Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

142TS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 142TS
Description  Vis a ailettes 10-32 a petite tete
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

142TS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  142TS Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 142TS Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Vis à ailettes 10-32 à petite tête Série 1421TS
Caractéristiques
Vis à oreilles 10-32 x 0,625 pouce de longueur en acier.
Vis à tête cylindrique bombée étoilée et à fente.
Fini oxyde noir.
Comprend rondelle en nylon résistant aux taches installée en usine -
intégrée.
Permet de réduire le temps d'installation et l'espace de panneau requis
(lorsque plusieurs panneaux ou équipements de 1U (1,75 po) sont
montés à intervalles rapprochés).
Présentés dans un bocal réutilisable.
Vidéo
Part No.
Qty Included
Screw Head
Diameter
Screw Head
Height
Screw
Length
1421TS100BK
100 screws with nylon
washers
0.45
0.38
1.00
1421TS250BK
250 screws with nylon
washers
0.45
0.38
1.00
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - 142TS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Honeywell Solid State E...
142 HONEYWELL-142 Datasheet
736Kb / 11P
   Temperature Sensors Line Guide
logo
Vishay Siliconix
142 VISHAY-142 Datasheet
85Kb / 3P
   1/2" (12.7 mm) Single - Turn Wirewound Servo Mount Type Precision PotentiometerS
01-Jan-2022
logo
Coilcraft lnc.
142-01J08L COILCRAFT-142-01J08L Datasheet
128Kb / 2P
   10 mm Tunable Coils
142-01J08L COILCRAFT-142-01J08L Datasheet
233Kb / 2P
   10 mm Tunable Coils ??142, 143, 144
142-01J08SL COILCRAFT-142-01J08SL Datasheet
128Kb / 2P
   10 mm Tunable Coils
More results

Similar Description - 142TS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1421AB HAMMOND-1421AB Datasheet
52Kb / 1P
   VIS A TETE FRAISEE 10-32 POUR BATI
1421G HAMMOND-1421G Datasheet
53Kb / 1P
   VIS A TETE TRONCONIQUE 10-32 AVEC RONDELLE EN NYLON
1421B HAMMOND-1421B Datasheet
56Kb / 1P
   VIS A OREILLES A TETE LARGE
1421 HAMMOND-1421 Datasheet
60Kb / 1P
   Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en acier pour bati
1421A HAMMOND-1421A Datasheet
82Kb / 1P
   Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en plastique pour b창ti
1421HPM6 HAMMOND-1421HPM6 Datasheet
51Kb / 1P
   VIS M6 TETE A SIX PANS/ETOILEE
1421C HAMMOND-1421C Datasheet
51Kb / 1P
   ECROU A AILETTES 8-32
1421D HAMMOND-1421D Datasheet
51Kb / 1P
   VIS 10-32 POUR BATI
EJWK HAMMOND-EJWK Datasheet
47Kb / 1P
   Ensemble de serrure a bouton a ailettes
1421CNABK HAMMOND-1421CNABK Datasheet
72Kb / 1P
   TROUSSE COMBINEE DE VIS DE MONTAGE ET DECROUS A CAGE 10-32
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com