Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1587T19C1 Datasheet(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 1587T19C1
Description  Barres d alimentation de 15 A pour montage vertical sur bati
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

1587T19C1 Datasheet(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  1587T19C1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1587T19C1 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1587T19C1 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1587T19C1 Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Vertical Outlet Strip Mounting Clip Kit
Le dispositif de protection interne mettra hors circuit le module de
protection contre les surtensions à la fin de sa vie utile (et éteindra le
voyant vert) mais continuera d'alimenter la charge, laquelle ne sera
plus protégée.
Homologuée CSA, normes C22.2 (nos 21-95, 42-99 et 8-M1986)
Homologués UL, normes UL1363, UL1283 et UL1449 (deuxième édition,
applicable aux dispositifs fabriqués avant le 29 septembre 2009).
Caractéristiques de la trousse de montage comprise
Les clips de montage en acier (noirs) peuvent être fixés sur des
montants d'armoire, des montants verticaux de bâtis de relais ou des
établis.
Les clips de montage s'enclenchent sur le boîtier extrudé de la barre
d'alimentation.
Comprise avec toutes les barres d'alimentation à montage vertical.
Comprend trois jeux de pièces de quincaillerie pouvant être fixées sur
des profilés en C d'armoire (avec écrous à ressort), des montants
verticaux de bâti pour relais ou des établis (avec vis à bois).
Il est possible de se procurer des troussses additionnelles en
commandant la pièce numéro 1585CLIP.
Accessoires
Part No.
Part No.
Strip
Number
Surge
Cord
Color
NEMA
On-Off Switch
Pilot Light
Length
of Outlets
Protected
Length (ft)
Plug Type
15851H6A 1
15851T6A 1
18.00
6
No
6
Natural
5-15P
15851H6B1
15851T6B1
18.00
6
No
15
Natural
5-15P
15851H6C1
15851T6C1
18.00
6
No
6
Natural
L5-15P
15851H6D1
15851T6D1
18.00
6
No
15
Natural
L5-15P
15852H6A 1
15852T6A 1
24.00
6
No
6
Natural
5-15P
15852H6B1
15852T6B1
24.00
6
No
15
Natural
5-15P
15852H6C1
15852T6C1
24.00
6
No
6
Natural
L5-15P
15852H6D1
15852T6D1
24.00
6
No
15
Natural
L5-15P
15852H8A 1
15852T8A 1
24.00
8
No
6
Natural
5-15P
15852H8B1
15852T8B1
24.00
8
No
15
Natural
5-15P
15852H8C1
15852T8C1
24.00
8
No
6
Natural
L5-15P
15852H8D1
15852T8D1
24.00
8
No
15
Natural
L5-15P
15853H6A 1
15853T6A 1
36.00
6
No
6
Natural
5-15P
15853H6B1
15853T6B1
36.00
6
No
15
Natural
5-15P
15853H6C1
15853T6C1
36.00
6
No
6
Natural
L5-15P
15853H6D1
15853T6D1
36.00
6
No
15
Natural
L5-15P
15854H7A 1
15854T7A 1
42.00
7
No
6
Natural
5-15P
15854H7B1
15854T7B1
42.00
7
No
15
Natural
5-15P
15854H7C1
15854T7C1
42.00
7
No
6
Natural
L5-15P
15854H7D1
15854T7D1
42.00
7
No
15
Natural
L5-15P
1585H8A 1
1585T8A 1
48.00
8
No
6
Natural
5-15P
1585H8A 1BK
1585T8A 1BK
48.00
8
No
6
Black
5-15P
1585H8B1
1585T8B1
48.00
8
No
15
Natural
5-15P
1585H8B1BK
1585T8B1BK
48.00
8
No
15
Black
5-15P
1585H8C1
1585T8C1
48.00
8
No
6
Natural
L5-15P
1585H8D1
1585T8D1
48.00
8
No
15
Natural
L5-15P


Similar Part No. - 1587T19C1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1587T19C1 HAMMOND-1587T19C1 Datasheet
183Kb / 1P
   Anodized Aluminum Extrusion
More results

Similar Description - 1587T19C1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RCBS HAMMOND-RCBS Datasheet
71Kb / 2P
   Armoire de table ou pour montage sur bati
PBAS HAMMOND-PBAS Datasheet
76Kb / 1P
   Adaptateur de rails pour montage sur bati de 24 a 19 po
HMESWF HAMMOND-HMESWF Datasheet
68Kb / 2P
   Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
1584H HAMMOND-1584H Datasheet
77Kb / 2P
   Barres d alimentation de qualit챕 m챕dicale de 15 A
1583 HAMMOND-1583 Datasheet
90Kb / 3P
   Barre d alimentation pour montage horizontal sur b창ti
1582 HAMMOND-1582 Datasheet
71Kb / 2P
   Barre d alimentation pour montage horizontal sur b창ti
HMER HAMMOND-HMER Datasheet
72Kb / 1P
   Rails pour montage sur bati de 19 po et trousse dadaptateur de largeur
RSDP HAMMOND-RSDP Datasheet
58Kb / 1P
   Porte de securite a charniere pour montage sur rails
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
   Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
   Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com