Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet(PDF) 6 Page - Cypress Semiconductor

Part # CYD18S18V18-200BBAXI
Description  FullFlex Synchronous SDR Dual Port SRAM
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Direct Link  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet(HTML) 6 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet HTML 2Page - Cypress Semiconductor CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor CYD18S18V18-200BBAXI Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 53 page
background image
Document Number: 38-06082 Rev. *O
Page 6 of 53
CYDXXS72V18
CYDXXS36V18
CYDXXS18V18
Figure 3. FullFlex18 SDR 484-ball BGA Pinout (Top View)[11]
1
2
3
45678
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A DNU DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DQ15L
DQ12L
DQ9L
DQ9R
DQ12R
DQ15R
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU DNU
B DNU DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DQ16L
DQ13L
DQ10L
DQ10R
DQ13R
DQ16R
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU DNU
C DNU DNU
VSS
VSS
DNU
DNU
DNU
DNU
DQ17L
DQ14L
DQ11L
DQ11R
DQ14R
DQ17R
DNU
DNU
DNU
DNU
VSS
VSS
DNU DNU
D DNU DNU
VSS
VSS
VSS
CQ1L
CQ1L
VSS
LOWSPDL
PORTSTD0L
ZQ0L[12] BUSYL CNTINTL PORTSTD1L
DNU
CQ1R
CQ1R
VSS
VSS
VSS
DNU DNU
E DNU DNU VDDIOL
VSS
VSS
VDDIOL VDDIOR VDDIOR VDDIOR
VDDIOR
VTTL
VTTL
VTTL
VDDIOL
VDDIOL VDDIOL VDDIOL
DNU
VSS
VDDIOR DNU DNU
F
DNU DNU
CE1L
CE0L
VDDIOL VDDIOL VDDIOR VDDIOR VDDIOR
VCORE
VCORE VCORE
VCORE
VDDIOL
VDDIOL VDDIOL VDDIOR VDDIOR
CE0R
CE1R
DNU DNU
G
A0L
A1L
RETL
BE1L
VDDIOL VDDIOL VREFL
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VREFR VDDIOR VDDIOR
BE1R
RETR
A1R A0R
H
A2L
A3L
WRPL
DNU
VDDIOL VDDIOL
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDIOR VDDIOR
DNU
WRPR
A3R A2R
J
A4L
A5L
READYL
DNU
VDDIOL VDDIOL
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDIOR VDDIOR
DNU
READYR A5R A4R
K
A6L
A7L
ZQ1L[12]
DNU
VTTL
VCORE
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VCORE VDDIOR
DNU
ZQ1R[12]
A7R A6R
L
A8L
A9L
CL
OEL
VTTL
VCORE
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VCORE
VTTL
OER
CR
A9R A8R
M A10L A11L
VSS
DNU
VTTL
VCORE
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VCORE
VTTL
DNU
VSS
A11R A10R
N A12L A13L
ADSL
DNU
VDDIOL VCORE
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VCORE
VTTL
DNU
ADSR
A13R A12R
P A14L A15L CNT/MSKL
DNU
VDDIOL VDDIOL
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDIOR VDDIOR
DNU
CNT/MSKR
A15R A14R
R A16L A17L CNTENL
BE0L
VDDIOL VDDIOL
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDIOR VDDIOR
BE0R
CNTENR A17R A16R
T A18L A19L CNTRSTL
INTL
VDDIOL VDDIOL VREFL
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VREFR VDDIOR VDDIOR
INTR
CNTRSTR
A19R A18R
U A20L DNU
R/WL
CQENL VDDIOL VDDIOL VDDIOR VDDIOR VDDIOR
VCORE
VCORE VCORE
VCORE
VDDIOL
VDDIOL VDDIOL VDDIOR VDDIOR CQENR
R/WR
DNU A20R
V DNU DNU FTSELL VDDIOL
DNU
VDDIOR VDDIOR VDDIOR VDDIOR
VTTL
VTTL
VTTL
VDDIOL
VDDIOL
VDDIOL VDDIOL VDDIOR
TRST
VDDIOR FTSELR
DNU DNU
W DNU DNU
VSS
MRST
VSS
CQ0L
CQ0L
DNU
PORTSTD1R
CNTINTR BUSYR ZQ0R[12] PORTSTD0R LOWSPDR
VSS
CQ0R
CQ0R
VSS
TDI
TDO
DNU DNU
Y DNU DNU
VSS
VSS
DNU
DNU
DNU
DNU
DQ8L
DQ5L
DQ2L
DQ2R
DQ5R
DQ8R
DNU
DNU
DNU
DNU
TMS
TCK
DNU DNU
AA DNU DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DQ7L
DQ4L
DQ1L
DQ1R
DQ4R
DQ7R
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU DNU
AB DNU DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DQ6L
DQ3L
DQ0L
DQ0R
DQ3R
DQ6R
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU
DNU DNU
Notes
11. Use this pinout only for device CYD36S18V18 of the FullFlex18 family.
12. Leave this ball unconnected to disable VIM.


Similar Part No. - CYD18S18V18-200BBAXI

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cypress Semiconductor
CYD18S18V18 CYPRESS-CYD18S18V18 Datasheet
63Kb / 2P
   18-Mb/9-Mb/4-Mb x36/x18 FullFlex??Dual-Ports
More results

Similar Description - CYD18S18V18-200BBAXI

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cypress Semiconductor
FULLFLEX CYPRESS-FULLFLEX Datasheet
1Mb / 52P
   FullFlex Synchronous SDR Dual Port SRAM Commercial and Industrial temperature
logo
Integrated Device Techn...
IDT71V547S IDT-IDT71V547S Datasheet
711Kb / 20P
   Synchronous SRAM
logo
Renesas Technology Corp
IDT709149S RENESAS-IDT709149S Datasheet
267Kb / 11P
   HIGH-SPEED 36K (4K x 9-BIT) SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT SRAM
FEBRUARY 2018
logo
Integrated Device Techn...
IDT709149S IDT-IDT709149S Datasheet
134Kb / 10P
   HIGH-SPEED 36K (4K x 9-BIT) SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT SRAM
IDT709149S IDT-IDT709149S_15 Datasheet
618Kb / 10P
   HIGH-SPEED 36K (4K x 9-BIT) SYNCHRONOUS PIPELINED DUAL-PORT SRAM
logo
Fujitsu Component Limit...
MB8421 FUJITSU-MB8421 Datasheet
612Kb / 14P
   CMOS 16K-BIT DUAL-PORT SRAM
MB8441-45 FUJITSU-MB8441-45 Datasheet
992Kb / 19P
   CMOS 64K-BIT DUAL PORT SRAM
logo
Samsung semiconductor
KM732V595L SAMSUNG-KM732V595L Datasheet
484Kb / 15P
   32Kx32 Synchronous SRAM
KM732V688 SAMSUNG-KM732V688 Datasheet
509Kb / 15P
   64Kx32 Synchronous SRAM
KM732V787 SAMSUNG-KM732V787 Datasheet
524Kb / 16P
   128Kx32 Synchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com