Selected language     English  ā–¼


6-104068-1 Datasheet(PDF) 6 Page - Tyco Electronics

Part No. 6-104068-1
Description  Ribbon Cable Connector Selection Guide
Download  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  MACOM [Tyco Electronics]
Homepage  http://www.macom.com
Logo 

 6 page
background image
6
Catalog 82012
Dimensions are shown for
Dimensions are in inches
Canada: +1 (905) 475-6222
UK: +44 (0) 800-267666
Revised 4-12
reference purposes only.
and millimeters unless
Mexico/C. Am.: +52 (0) 55-1106-0800
France: +33 (0) 1-3420-8686
Specifications subject
otherwise specified.
Latin/S. Am.: +54 (0) 11-4733-2200
Netherlands: +31 (0) 73-6246-999
www.te.com
to change.
USA: +1 (800) 522-6752
Germany: +49 (0) 6251-133-1999
China: +86 (0) 400-820-6015
Table of Contents
Ribbon Cable Interconnect Solutions
Ribbon Cable Connector Selection Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3
.025 [0.64] Centerline Ribbon Cable Connectors
System 50 Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12
Cable-to-Board Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9, 12
Board-to-Board Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11
Ultra ATA Bus Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15
.039 [1.00] Centerline Ribbon Cable Connectors
2 mm [.079] Receptacle Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17
AMPMODU 50/50 Grid Connector System
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Board-to-Board Vertical Receptacles and Headers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Board-to-Board Vertical Receptacles, Double Row, .050 x .050
[1.27 x 1.27] Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Board-to-Board Vertical Headers, Double Row, .050 x .050 [1.27 x 1.27] Centers . . . 21
Recommended PC Board Layouts for Vertical Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Board-to-Board Right-Angle Headers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Board-to-Board Right-Angle Headers, Double Row, .050 x .050 [1.27 x 1.27]
Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Cable-to-Board Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Cable-to-Board Receptacle Connectors, Double Row, .050 x .050 [1.27 x 1.27]
Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Terminating Covers for Cable Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Application Tooling for Cable Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Performance Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Technical Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Micro-MaTch Connector System
Miniature Connector System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
System Overview/Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Applications (3 Dimensions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Applications (2 Dimensions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Female-on-Board Connector, Top Entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Female-on-Board Connector, Side Entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Female-on-Board Connector Surface Mount Device (SMD)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Male-on-Board Connector
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Male-on-Wire Connector
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Paddle Board Connector
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Crimp On Snap In (COSI) Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Specials
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Application Tooling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 43
Lead Assembly and Sample Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
.050 [1.27] Centerline Ribbon Cable Connectors
Universal I/O Pin Connectors without Mounting Ears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Universal I/O Pin Connectors with Slotted Mounting Ears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
EUROLATCH Receptacles 64-Position (Three-Row Housings, Two Rows Loaded) . . . . 47
Novo Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-51
Military Polarized, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Center and Military Polarized, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Dual Polarized, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Female Socket Connectors, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centers, 622 and 636 Series . . . 52, 53
Female Socket Connectors, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centers, 609 Series . . . . . . . . . 54, 55
DIP Plugs, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centers, 609 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
DIP Plugs, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centers, 622 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights ReservedĀ© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl