Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1489P36 Datasheet(PDF) 3 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 1489P36
Description  Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

1489P36 Datasheet(HTML) 3 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  1489P36 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1489P36 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1489P36 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Part No.
No. Of
Panel Size
Overall Dimensions
Z
Ship
30.5mm Hole
22.5mm Hole
Holes
A
B
C
D
E
F
H
L
W
Wt. Lbs.
1489P4
1489MP4
4
8.25
7.25
6.00 6.25
5.25
5.38
8.75
9.25
7.56
8.56
9
1489P6
1489MP6
6
10.50
7.25
6.00 8.50
5.25
5.38
11.00
11.50
7.56
10.81
11
1489P9
1489MP9
9
10.50
9.50
6.00 8.50
7.50
7.63
11.00
11.50
9.81
10.81
13
1489P12
1489MP12
12
12.75
9.50
6.00 10.75
7.50
7.63
13.25
13.75
9.81
13.06
15
1489P16
1489MP16
16
12.75 11.75 6.00 10.75
9.75
9.88
13.25
13.75
12.06
13.06
19
1489P20
1489MP20
20
15.00 11.75 6.00 13.00
9.75
9.88
15.50
16.00
12.06
15.31
21
1489P25
1489MP25
25
15.00 14.00 6.00 13.00 12.00 12.13 15.50
16.00
14.31
15.31
23
1489P30
1489MP30
30
17.25 14.00 6.00 15.25 12.00 12.13 17.75
18.25
14.31
17.56
28
1489P36
1489MP36
36
17.25 16.25 6.00 15.25 14.25 14.38 17.75
18.25
16.56
17.56
32
1489P42
1489MP42
42
19.50 16.25 6.00 17.50 14.25 14.38 20.00
20.50
16.56
19.81
29
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - 1489P36

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1489P36 HAMMOND-1489P36 Datasheet
211Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - 1489P36

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1490 HAMMOND-1490 Datasheet
199Kb / 4P
   Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
MPB HAMMOND-MPB Datasheet
185Kb / 3P
   Petits bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
1554PB HAMMOND-1554PB Datasheet
169Kb / 2P
   Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polycarbonate de type 4, 4X
PJPBLC HAMMOND-PJPBLC Datasheet
216Kb / 3P
   Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X
PJPB HAMMOND-PJPB Datasheet
151Kb / 3P
   Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X
IPC HAMMOND-IPC Datasheet
145Kb / 3P
   Armoire pour PC autoportante modulaire en acier doux de type 12
IFMD HAMMOND-IFMD Datasheet
159Kb / 4P
   Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier doux de type 12
1416 HAMMOND-1416 Datasheet
104Kb / 2P
   Coffret pour composants en acier doux de type 1
1414SC HAMMOND-1414SC Datasheet
132Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en acier doux de type 12
UHDM HAMMOND-UHDM Datasheet
300Kb / 5P
   Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com