Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1490G8 Datasheet(PDF) 3 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 1490G8
Description  Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

1490G8 Datasheet(HTML) 3 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  1490G8 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1490G8 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1490G8 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1490G8 Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Part No.
No. Of
Ship
30.5mm Holes
22.5mm Holes
Holes
A
B
C
F
G
H
L
N
W
Z
Wt. lbs.
1490D1¹
1490MD1¹
1
3.50
3.25
4.88
2.38
3.00
4.03
4.53
3.53
3.56
3.81
2
1490D2¹
1490MD2¹
2
3.50
5.50
4.88
4.63
5.25
1.03
4.53
3.53
5.81
3.81
3
1490D3¹
1490MD3¹
3
3.50
7.75
4.88
6.88
7.50
4.03
4.53
3.53
8.06
3.81
5
1490D4¹
1490MD4¹
4
3.50
10.00
4.88
9.13
8.75
4.03
4.53
3.53
10.31
3.81
6
1490G4
1490MG4
4
7.25
6.25
6.75
5.38
6.00
7.28
7.78
6.78
6.56
7.56
6
1490G6
1490MG6
6
7.25
8.50
6.75
7.63
8.25
7.28
7.78
6.78
8.81
7.56
7
1490G8
1490MG8
8
7.25
10.75
6.75
9.88
10.50
7.28
7.78
6.78
11.06
7.56
9
1490H9
1490MH9
9
9.50
8.50
7.88
7.63
8.25
9.25
9.75
8.75
8.81
9.81
9
1490G10
1490MG10
10
7.25
13.00
6.75
12.13
12.75
7.28
7.78
6.78
13.31
7.56
10
1490G12
1490MG12
12
7.25
15.25
6.75
14.38
15.00
7.28
7.78
6.78
15.56
7.56
11
1490J12
1490MJ12
12
11.75
8.50
9.00
7.63
8.25
11.19
11.69
10.69
8.81
12.06
13
1490G16
1490MG16
16
7.25
19.75
6.75
18.88
19.50
7.28
7.78
6.78
20.06
7.56
14
1490J16
1490MJ16
16
11.75
10.75
9.00
9.88
10.50
11.19
11.69
10.69
11.06
12.06
14
1490J20
1490MJ20
20
11.75
13.00
9.00
12.13
12.75
11.19
11.69
10.69
13.31
12.06
16
1490K25
1490MK25
25
14.00
13.00
10.13
12.13
12.75
13.13
13.63
12.63
13.31
14.31
17
1490K30
1490MK30
30
14.00
15.25
10.13
14.38
15.00
13.13
13.63
12.63
15.56
14.31
19
¹ Not hinged
Les données sont sujettes à changement sans préavis.


Similar Part No. - 1490G8

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1490G8 HAMMOND-1490G8 Datasheet
173Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - 1490G8

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1489 HAMMOND-1489 Datasheet
175Kb / 3P
   Bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
MPB HAMMOND-MPB Datasheet
185Kb / 3P
   Petits bo챤tiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12
1554PB HAMMOND-1554PB Datasheet
169Kb / 2P
   Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polycarbonate de type 4, 4X
PJPBLC HAMMOND-PJPBLC Datasheet
216Kb / 3P
   Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X
PJPB HAMMOND-PJPB Datasheet
151Kb / 3P
   Bo챤tier pour boutons-poussoirs en polyester de type 4, 4X
IPC HAMMOND-IPC Datasheet
145Kb / 3P
   Armoire pour PC autoportante modulaire en acier doux de type 12
IFMD HAMMOND-IFMD Datasheet
159Kb / 4P
   Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier doux de type 12
1416 HAMMOND-1416 Datasheet
104Kb / 2P
   Coffret pour composants en acier doux de type 1
1414SC HAMMOND-1414SC Datasheet
132Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en acier doux de type 12
UHDM HAMMOND-UHDM Datasheet
300Kb / 5P
   Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com