Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

H1224S100 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # H1224S100
Description  Vis en nickel 12-24 pour bati avec pointe de vissage
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

H1224S100 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  H1224S100 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part No.
Qty Included
Screw Length
H1224S10
10 screws
0.62
H1224S20
20 screws
0.62
H1224S25
25 screws
0.62
H1224S100
100 screws
0.62
H1224S500
500 screws
0.62
Vis en nickel 12-24 pour bâti avec pointe de vissage
Caractéristiques
Avec pointe d'amorçage facilitant l'installation
Vis à tête cylindrique bombée étoilée et à fente
Zingués
Utilisées principalement sur nos bâtis ouverts pour relais en aluminium
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - H1224S100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Guangzhou Reicu Electro...
H1224S-1W REICU-H1224S-1W Datasheet
1Mb / 1P
   6000VDC Isolated 1W Single Output SIP-Package
REV:3.1
H1224S-2W REICU-H1224S-2W Datasheet
625Kb / 1P
   6000VDC Isolated 2W Single Output SIP-Package
REV:3.1
More results

Similar Description - H1224S100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
H1032BK HAMMOND-H1032BK Datasheet
53Kb / 1P
   Vis en nickel 10-32 pour bati avec rondelle en nylon et pointe de vissage
1421ABK HAMMOND-1421ABK Datasheet
53Kb / 1P
   VIS EN NICKEL 10-32 POUR BATI ACEC RONDELLE EN NYLON
DNCE HAMMOND-DNCE Datasheet
51Kb / 1P
   PANNEAUY POUR BATI AVEC ENTREE DE CABLE
RRCM HAMMOND-RRCM Datasheet
61Kb / 2P
   Gestionnaire de cables vertical pour bati avec porte
1421 HAMMOND-1421 Datasheet
60Kb / 1P
   Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en acier pour bati
1421D HAMMOND-1421D Datasheet
51Kb / 1P
   VIS 10-32 POUR BATI
RASB HAMMOND-RASB Datasheet
65Kb / 1P
   Support pour equipement monte en bati
RRCMS HAMMOND-RRCMS Datasheet
68Kb / 1P
   Gestionnaire de cables vertical pour bati
PBAS HAMMOND-PBAS Datasheet
76Kb / 1P
   Adaptateur de rails pour montage sur bati de 24 a 19 po
1421A HAMMOND-1421A Datasheet
82Kb / 1P
   Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en plastique pour b창ti
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com