Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HWM2432U11WDBK Datasheet(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HWM2432U11WDBK
Description  Armoire murale a porte pivotante en acier robuste
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HWM2432U11WDBK Datasheet(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HWM2432U11WDBK Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. HWM2432U11WDBK Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. HWM2432U11WDBK Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Two Post Mounting Cantilever Shelf
Two Post Mounting Clamping Shelf
Rack Unit Label
Horizontal Lacing Bar
Horizontal Hinged Cable Manager
Horizontal Steel Finger Cable
Manager
Outlet Strips
Mounting Hardware
Grounding
Rack Panels
Grill Fan Kits
Section arrière en acier soudé de calibre 14; section centrale et portes
en acier de calibre 16.
Rails de montage à profondeur réglable conformes aux normes EIA.
Comprend une (1) paire de rails de montage taraudés (10-32).
Pattes de mise à la terre situées au bas et au sommet de la porte,
sections centrale et arrière.
Revêtement en poudre résistant noir à texture de sable (atténuant les
empreintes de doigts et les marques).
Capacité de charge recommandée de 275 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Galerie
Accessoires
Part No.
Part No.
Overall Dimensions
Rack
Mounting (Usable) Dimensions
Vented Door
Window Door
Height
Width
Depth
Units
Height
Width
Depth
HWM2412U11BK
HWM2412U11WDBK
27.75
24.68
16.70
12U
21.00
19.00
14.52
HWM2412U20BK
HWM2412U20WDBK
27.75
24.68
25.70
12U
21.00
19.00
23.52
HWM2412U26BK
HWM2412U26WDBK
27.75
24.68
31.70
12U
21.00
19.00
29.52
HWM2420U11BK
HWM2420U11WDBK
41.75
24.68
16.70
20U
35.00
19.00
14.52
HWM2420U20BK
HWM2420U20WDBK
41.75
24.68
25.70
20U
35.00
19.00
23.52
HWM2420U26BK
HWM2420U26WDBK
41.75
24.68
31.70
20U
35.00
19.00
29.52
HWM2424U11BK
HWM2424U11WDBK
48.75
24.68
16.70
24U
42.00
19.00
14.52
HWM2424U20BK
HWM2424U20WDBK
48.75
24.68
25.70
24U
42.00
19.00
23.52
HWM2424U26BK
HWM2424U26WDBK
48.75
24.68
31.70
24U
42.00
19.00
29.52
HWM2432U11BK
HWM2432U11WDBK
62.75
24.68
16.70
32U
56.00
19.00
14.52
HWM2432U20BK
HWM2432U20WDBK
62.75
24.68
25.70
32U
56.00
19.00
23.52
HWM2432U26BK
HWM2432U26WDBK
62.75
24.68
31.70
32U
56.00
19.00
29.52
Accessories
Cabinet Rack Units
Solid Door
Tapped 10-32 Rail (Pair)
Square Hole 10-32 Rail (Pair)


Similar Part No. - HWM2432U11WDBK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
HWM2432U11WDBK HAMMOND-HWM2432U11WDBK Datasheet
1Mb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - HWM2432U11WDBK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
SWC HAMMOND-SWC Datasheet
57Kb / 1P
   Armoire murale a porte pivotante
SWCC HAMMOND-SWCC Datasheet
64Kb / 2P
   Armoire murale a porte pivotante - modele economique
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
   Armoire pour serveur en acier robuste
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler
EN4SDSS HAMMOND-EN4SDSS Datasheet
183Kb / 4P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
N1A HAMMOND-N1A Datasheet
115Kb / 3P
   Armoire murale en acier doux de type 1
RCHV HAMMOND-RCHV Datasheet
87Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler, ventilee
1418N4 HAMMOND-1418N4 Datasheet
180Kb / 3P
   Armoire murale en acier doux de type 4
EN4SD HAMMOND-EN4SD Datasheet
273Kb / 6P
   Armoire murale en acier doux de type 4
HWN4SSHK HAMMOND-HWN4SSHK Datasheet
173Kb / 3P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com