Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

EAKIT128-GXTB Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # EAKIT128-GXTB
Description  BEDIENEINHEIT 128x64 MIT ZEICHENS횆TZEN UND GRAFIKBEFEHLEN
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

EAKIT128-GXTB Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  EAKIT128-GXTB Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers EAKIT128-GXTB Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers EAKIT128-GXTB Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers EAKIT128-GXTB Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers EAKIT128-GXTB Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers EAKIT128-GXTB Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers EAKIT128-GXTB Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers EAKIT128-GXTB Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers EAKIT128-GXTB Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
5
EA KIT128 REV.B
zusätzliche Befehle für -GXT
Bild senden
ESC
>
Es wird der gesamte Bildinhalt gesendet. Zur Kennzeichnung wird
zuerst ein ´B´ gesendet. Danach folgen die Breite und Höhe in Pixel
und die eigentlichen Bilddaten
Bytes senden
ESC
=
n1
...
es werden n1 nachfolgende Bytes auf der V.24 gesendet (z.B zum
Ansteuern einer externen seriellen Druckers mit RS232-C Schnittstelle)
Ausgabeport einlesen
ESC
?
Y
n1
n1=0: Alle 8 Ausgänge OUT1..8 als 8-Bit Binärwert einlesen
n1=1..8: Ausgang OUT<n1> einlesen (1=high=5V, 0=low=0V)
zusätzliche Befehle für -V24 und -422
Matrixtastatur abfragen ESC M
n1
n1=0: Automatische Abfrage AUS
n1=1: Automatische Abfrage Gesamtzustand EIN
n1=2: Automatische Abfrage Einzeltastenmodus EIN
n1=3: Aktuellen Zustand der Matrixtastatur senden
Matrixtastatur
ausmaskieren
ESC
M
4
n1
Um mit dem Befehl ´ESC Y´ Ausgänge benutzen zu können, dürfen
diese nicht mehr für die Matrixtastaturabfrage benutzt werden. Eine ´0´
in den 8-Bits des Parameter n1 deaktiviert den jeweiligen Ausgang.
Bild senden
ESC
>
Es wird der gesamte Bildinhalt gesendet. Zur Kennzeichnung wird
zuerst ein ´B´ gesendet. Danach folgen die Breite und Höhe in Pixel
und die eigentlichen Bilddaten
Bytes senden
ESC
=
n1
...
es werden n1 nachfolgende Bytes auf der V.24 gesendet (z.B zum
Ansteuern einer externen seriellen Druckers mit RS232-C Schnittstelle)
Ausgabeport einlesen
ESC
?
Y
n1
n1=0: Alle 8 Ausgänge OUT1..8 als 8-Bit Binärwert einlesen
n1=1..8: Ausgang OUT<n1> einlesen (1=high=5V, 0=low=0V)
Befehle zur Unterstützung des Touch-Panels (EA TOUCH8x4-A)
Touch-Taste definieren ESC
*
f1
f2
Ret.
Code
Form
Anz.
Text
Die Touch-Felder f1 bis f2 (gegenüberligenden Eckpunkte), werden zu
einer Touch-Taste mit dem Rückgabewert ´Ret. Code´ (=1..255)
zusammengefasst (Code=0 Touch-Taste nicht aktiv).
´Form´:Touch-Taste (=0 nichts; =1 löschen; =2 mit Rahmen) zeichnen
´Anz.Text´: es folgen ´Anz. Text´ Zeichenketten (mit 0 terminiert) die
Zentriert in der Touch-Taste plaziert werden.
Touch-Tasten Reaktion ESC
*
A
B
C
D
A:= kein Summer beim Berühren einer Touch-Taste
B:= Summer piepst kurz beim Berühren einer Touch-Taste
C:= Touch-Taste wird beim Berühren nicht invertiert
D:= Touch-Taste wird beim Berühren automatisch invertiert
Touch-Taste Invertieren ESC
*
I
Ret.
Code
Die Touch-Taste mit dem zugeordnetem Return-Code wird Invertiert
Touch-Tasten Reset
ESC
*
R
Alle Touch-Tasten werden zurückgesetzt. (= 32 Felder mit Code 1..32)
Summer Ein / Aus
ESC
.
n1
n1=0:Summer Aus; n1=1:Summer Ein; n1=2..255:für n1 1/10s lang Ein
BEISPIEL ZUR BEFEHLSANWENDUNG
Im folgenden Beispiel wird für verschiedene Programmiersprachen ein Rechteck auf dem Display gezeichnet.
MAKROS
Mehrere Befehle können zu einem Makro zusammengefasst werden und über den Befehl Makro ausführen gestartet
werden. Die Makros werden mit Hilfe eines Compilers erstellt (Diskette EA DISK9719 erforderlich) und in das FLASH
des EA KIT128 programmiert.
Das sog. Power-On-Makro wird z.B. sofort nach dem Anlegen der Versorgungsspannung automatisch ausgeführt. Hier
können z.B. Befehle stehen wie Cursor aus (ESC C 0), Font 3 einstellen (ESC F 3), Baudrate 9600 Baud (ESC + 3*)).
Eine kurze Beschreibung dazu befindet sich auf der Seite 11.
Beispiel
Auszugebende Codes
für Compiler
#R 0, 0, 127, 63
in Hex
$1B $52 $00 $00 $7F $3F
in Dezimal
27
82
0
0
127 63
für Turbo-Pascal
write(aux, chr(27), ´R´, chr(0), chr(0), chr(127), chr(63));
für ´C´
fprintf(stdaux, "%c%c%c%c%c%c", 27, ´R´, 0, 0, 127, 63);
für Q-Basic
OPEN "COM1:1200,N,8,2,BIN" FOR RANDOM AS #1
PRINT #1,CHR$(27)+"R"+CHR$(0)+CHR$(0)+CHR$(127)+CHR$(63)


Similar Part No. - EAKIT128-GXTB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
EAKIT120-5 ETC2-EAKIT120-5 Datasheet
758Kb / 21P
   CONTROL PANEL WITH FONTS GRAPHICS COMMANDS AND MACROS
EAKIT120-5LED ETC2-EAKIT120-5LED Datasheet
758Kb / 21P
   CONTROL PANEL WITH FONTS GRAPHICS COMMANDS AND MACROS
EAKIT120-5LEDTP ETC2-EAKIT120-5LEDTP Datasheet
758Kb / 21P
   CONTROL PANEL WITH FONTS GRAPHICS COMMANDS AND MACROS
EAKIT129-6 ETC2-EAKIT129-6 Datasheet
573Kb / 21P
   CONTROL PANEL WITH FONTS, GRAPHICS COMMANDS AND MACROS
EAKIT129-6LW ETC2-EAKIT129-6LW Datasheet
573Kb / 21P
   CONTROL PANEL WITH FONTS, GRAPHICS COMMANDS AND MACROS
More results

Similar Description - EAKIT128-GXTB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
logo
OSRAM GmbH
SFH-7773 OSRAM-SFH-7773 Datasheet
253Kb / 24P
   Umgebungslicht- und N채herungssensor mit IR Emitter
LCWCP7P OSRAM-LCWCP7P Datasheet
565Kb / 21P
   SMD Keramik Geh채use mit Silikonverguss und Linse
logo
Infineon Technologies A...
F3L400R07ME4_B22 INFINEON-F3L400R07ME4_B22 Datasheet
773Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.1
FF900R12ME7_B11 INFINEON-FF900R12ME7_B11 Datasheet
760Kb / 11P
   EconoDUAL?? Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V3.0 2019-12-20
FS25R12W1T7 INFINEON-FS25R12W1T7 Datasheet
823Kb / 11P
   EasyPACK??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V2.0 2020-01-29
FF600R17ME4 INFINEON-FF600R17ME4 Datasheet
543Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
V3.0 2016-11-08
F3L400R07ME4_B23 INFINEON-F3L400R07ME4_B23 Datasheet
776Kb / 11P
   EconoDUAL3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC
2013-11-11 revision:3.1
FS35R12W1T7 INFINEON-FS35R12W1T7 Datasheet
826Kb / 11P
   EasyPACK??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V2.0 2020-01-29
FS50R12W2T7 INFINEON-FS50R12W2T7 Datasheet
974Kb / 11P
   EasyPACK??Modul mit TRENCHSTOP??IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC
V2.0 2020-05-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com