Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PCJ12106 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PCJ12106
Description  Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PCJ12106 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PCJ12106 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PCJ12106 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PCJ12106 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Boîte de jonction en polycarbonate de type 4X (couvercle
opaque ou transparent) Série PCJ
Couvercle vissé
Application
Conçue pour isoler et protéger les commandes et les composants dans
des applications intérieures et extérieures.
Convient parfaitement aux commandes des pompes industrielles, au
contrôle des eaux usées et d'irrigation ainsi qu'aux centrales solaires
et éoliennes et aux usines de produits chimiques.
Normes
UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CSA Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66
Classe d'inflammabilité UL 94 V-0
Résistance aux UV F1, conforme à la norme UL746C pour usage
extérieur
Conformes à la directive RoHS
Construction
L'armoire thermoplastique en polycarbonate moulé par injection avec
couvercle assorti peut facilement être poinçonnée, découpée ou forée.
Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération
atmosphérique.
Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de
panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de raccordement.
Quincaillerie d'assemblage incluse.
Vis en acier inoxydable 316
L'armoire peut être dotée d'un couvercle en polycarbonate
transparent.
Une garniture captive résistante à l'huile assure une étanchéité
parfaite.
Offerte avec bride en polycarbonate ou supports de plancher pour un
montage multi-directionnel.
Températures de service entre 130 °C et -35 °C (266 °F à -31 °F).
Indice d'impact de 16 J (12 pi/lb)
Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion,
veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements
techniques.
Finition
Les produits en polycarbonate ont un fini gris clair.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PCJ12106

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PCJ12106 HAMMOND-PCJ12106 Datasheet
270Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PCJ12106CC HAMMOND-PCJ12106CC Datasheet
270Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PCJ12106CCF HAMMOND-PCJ12106CCF Datasheet
279Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PCJ12106CCH HAMMOND-PCJ12106CCH Datasheet
265Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PCJ12106CCH HAMMOND-PCJ12106CCH Datasheet
182Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
More results

Similar Description - PCJ12106

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PCJ-HSC HAMMOND-PCJ-HSC Datasheet
182Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-SL HAMMOND-PCJ-SL Datasheet
159Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PCJ-NSL HAMMOND-PCJ-NSL Datasheet
159Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
PJHD HAMMOND-PJHD Datasheet
82Kb / 2P
   Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
1414N4AL HAMMOND-1414N4AL Datasheet
176Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en aluminium de type 4X
PJL HAMMOND-PJL Datasheet
187Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X
1414N4PHSS HAMMOND-1414N4PHSS Datasheet
208Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en acier inoxydable de type 4X
1414N4SS HAMMOND-1414N4SS Datasheet
178Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en acier inoxydable de type 4X
PJRT HAMMOND-PJRT Datasheet
175Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com