Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PJU181610HF Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PJU181610HF
Description  Boite de jonction en polyester de type 4X
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PJU181610HF Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PJU181610HF Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJU181610HF Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJU181610HF Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Boîte de jonction en polyester de type 4X (couvercle opaque
ou transparent)
Porte à charnière à piano avec vis
Application
Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques,
hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique
ou de boîtier de câblage de raccordement.
Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé
au boyau ou mouillé.
Idéale pour les applications haute température ou dans les
environnements très corrosifs.
Normes
UL 508 Types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
Conformes aux normes :
NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
CEI 60529, IP66
Construction
L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle
assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération
atmosphérique.
Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de
panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de raccordement.
Quincaillerie d'assemblage incluse.
Le couvercle est fixé au moyen de vis imperdables en acier inoxydable
vissées dans des douilles filetées en laiton.
L'armoire peut être dotée d'un couvercle en polycarbonate transparent
de 16 x 20 po.
Charnière moulée avec broche en acier inoxydable.
Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité
parfaite.
Offert avec bride en polycarbonate ou supports de montage au
plancher pour un montage multi-directionnel.
Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion,
veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements
techniques.
Finition


Similar Part No. - PJU181610HF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PJU181610HF HAMMOND-PJU181610HF Datasheet
206Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PJU181610HF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PJUTF HAMMOND-PJUTF Datasheet
162Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X
PJU HAMMOND-PJU Datasheet
163Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X
PJUF HAMMOND-PJUF Datasheet
135Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X
PJUW HAMMOND-PJUW Datasheet
133Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X avec fen챗tre
PJW HAMMOND-PJW Datasheet
143Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X avec regard
EJSS HAMMOND-EJSS Datasheet
160Kb / 3P
   Boite de jonction en acier inoxydable de type 4X
PJL HAMMOND-PJL Datasheet
187Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X
PJRT HAMMOND-PJRT Datasheet
175Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PCJ-SL HAMMOND-PCJ-SL Datasheet
159Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polycarbonate de type 4X
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com