Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PJ664HW Datasheet(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PJ664HW
Description  Boite de jonction en polyester de type 4X avec regard
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PJ664HW Datasheet(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PJ664HW Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJ664HW Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PJ664HW Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec
revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.
Accessoires
Window Lift-Off
Window Hinged
Overall Dimensions
Panel Size
Center
Part No.
Part No.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
S
Z
PJ664W
PJ664HW
6.10
6.10
4.18
4.88
4.88
5.26
5.01
5.01
3.52
4.25
4.25
PJ864W
PJ864HW
8.00
6.12
4.13
6.75
4.88
5.21
6.89
5.01
3.47
6.25
4.25
PJ1084W
PJ1084HW
10.13
8.26
4.13
8.75
6.88
3.68
8.89
7.01
3.47
8.25
6.25
PJ1086W
PJ1086HW
10.13
8.26
6.13
8.75
6.88
7.21
8.89
7.01
5.47
8.25
6.25
PJ12106W
PJ12106HW
12.13
10.26
6.13
10.75
8.88
7.21
10.89
9.01
5.47
10.25
8.25
PJ14126W
PJ14126HW
14.13
12.26
6.13
12.75
10.88
7.21
12.89
11.01
5.47
12.25
10.25
PJ16148W
PJ16148HW
16.27
14.40
8.13
14.75
12.88
9.21
14.89
13.01
7.47
14.25
12.25
PJ18168W
PJ18168HW
18.40
16.40
8.13
16.88
14.88
9.21
16.97
14.97
7.47
16.25
14.25
PJ20168W
PJ20168HW
20.00
16.00
8.13
18.44
14.44
9.21
18.54
14.54
7.47
17.81
13.81
Window Snap
Latch
Window Twist
Latch
Cover
Dimensions
Opt.
Panel
Window
Dimensions
Ship
Wt.
Part No.
Part No.
L
T
K
M
U
W
R
V
Part No.
Height
Width
(lbs)
PJ664LW
PJ664TW
7.32 5.83
6.08
6.08
7.70 7.69 0.44 0.49 14R0505
4.25
4.25
4
PJ864LW
PJ864TW
9.19 5.85
6.11
7.98
9.60 7.71 0.44 0.50 14R0705
425
6.25
4
PJ1084LW
PJ1084TW
11.19 7.85
8.44
10.32
11.80 9.90 0.44 0.50 14R0907
8.37
6.5
6


Similar Part No. - PJ664HW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PJ664HW HAMMOND-PJ664HW Datasheet
187Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PJ664HW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PJUW HAMMOND-PJUW Datasheet
133Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X avec fen챗tre
PJUTF HAMMOND-PJUTF Datasheet
162Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X
PJU HAMMOND-PJU Datasheet
163Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X
PJUHF HAMMOND-PJUHF Datasheet
143Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X
PJUF HAMMOND-PJUF Datasheet
135Kb / 3P
   Boite de jonction en polyester de type 4X
PJRT HAMMOND-PJRT Datasheet
175Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PJR HAMMOND-PJR Datasheet
200Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
PBC HAMMOND-PBC Datasheet
125Kb / 2P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle transparent
PJRL HAMMOND-PJRL Datasheet
196Kb / 3P
   Bo챤te de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief
EJSS HAMMOND-EJSS Datasheet
160Kb / 3P
   Boite de jonction en acier inoxydable de type 4X
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com