Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PTF60 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PTF60
Description  Ventilateurs a filtre de toit, 266-485 pi/min
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PTF60 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PTF60 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PTF60 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. PTF60 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Exhaust Filters
Replacement Filters
Ventilateurs à filtre de toit, 266-485 pi³/min Série GEN4
PTF
Type 12
Maintient le degré d'étanchéité NEMA 12
Homologués UL, norme UL 508a, catégorie NITW2/8, fichier UL
no E175229
Conception encliquetable brevetée permettant une installation sans
quincaillerie!
Plaque de recouvrement en forme de pagode pour milieux agressifs,
pouvant facilement être peinte de la même couleur que l'appareil.
Le moteur de ventilateur est homologué CSA,
Accessoires
Part Number
Voltage
Power
Mating Exhaust Filter
Ship Wt. lbs.
PTF60500LG
115V
24W
PFA 60000LG
14
PTF60500LG230
230V
24W
PFA 60000LG
14
PTF60700LG
115V
90W
PFA 60000LG
14
PTF60700LG230
230V
80W
PFA 60000LG
14
PTF61000LG
115V
170W
PFA 60000LG
15
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PTF60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bourns Electronic Solut...
PTF60-152A-103B2 BOURNS-PTF60-152A-103B2 Datasheet
178Kb / 2P
   Product Line
logo
Hammond Manufacturing L...
PTF60700LG HAMMOND-PTF60700LG Datasheet
129Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
PTF60700LG230 HAMMOND-PTF60700LG230 Datasheet
129Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - PTF60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PF32 HAMMOND-PF32 Datasheet
169Kb / 2P
   Ventilateurs a filtre 65 pimin
XPFA HAMMOND-XPFA Datasheet
82Kb / 2P
   Grilles pour ventilateurs a filtre
PF11 HAMMOND-PF11 Datasheet
205Kb / 3P
   Ventilateurs a filtre 17-38 pimin
PF45 HAMMOND-PF45 Datasheet
190Kb / 3P
   Ventilateurs a filtre 94-169 pimin
PF65 HAMMOND-PF65 Datasheet
169Kb / 3P
   Ventilateurs a filtre 297-560 pimin
DNFF HAMMOND-DNFF Datasheet
62Kb / 1P
   ENSEMBLES DE VENTILATEUR A FILTRE
PF33SL HAMMOND-PF33SL Datasheet
63Kb / 2P
   Ventilateurs a filtre compacts, 297-560 pimin
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
HMETCM HAMMOND-HMETCM Datasheet
53Kb / 1P
   Module de cablage de toit et panneaux lateraux
DNMF HAMMOND-DNMF Datasheet
68Kb / 1P
   VENTILATEURS AXIAUX A ENVELOPPE
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com