Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RASU190520BK1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RASU190520BK1
Description  Tablette en porte-a-faux pour montage sur deux montants
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RASU190520BK1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RASU190520BK1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RASU190520BK1 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Tablette en porte-à-faux pour montage sur deux montants
Caractéristiques
Permet de monter facilement sur un bâti de l'équipement ou des
articles de faible largeur qui ne sont pas conçus pour être montés sur
un bâti.
Tablettes en tôle d'acier de calibre 16.
Rebords avant et arrière pliés servant de raidisseurs et d'éléments de
retenue pour l'équipement.
Se monte sur des rails de bâti et sert de tablette intérieure ou de
tablette/aire de travail extérieure.
Choix de deux profondeurs - 7 po ou 14,5 po.
Offerte avec ou sans orifices d'aération.
Les tablettes comprennent des fentes d'arrimage de chaque côté et
quatre trous d'arrimage.
Revêtement en poudre résistant texturé noir.
Accessoires
19 Inch Mounting Shelves
Part No.
Part No.
Mounting Dimensions
Stiffener
Lip(s)
Suggested
Vented
Solid
Rack
Units Height Width Depth Folded
Load
Capacity
RA SV 190107UBK1 RA SU190107UBK1
1U
1.75
19.00
7.00
Up (Front
& Back)
40
RA SV 190107DBK1 RA SU190107DBK1
1U
1.75
19.00
7.00
Down
(Front &
Back)
40
RA SV 190115BK1
RA SU190115BK1
1U
1.75
19.00 15.00
Up (Back
Only)
40
RA SV 190120BK1
RA SU190120BK1
1U
1.75
19.00 20.00
Up (Back
Only)
40
RA SV L190314BK1 RA SUL190314BK1
2U
3.50
19.00 14.50
Up (Back
Only)
65
RA SV 190315BK1
RA SU190315BK1
2U
3.50
19.00 15.00
Up (Back
Only)
100
RA SV 190320BK1
RA SU190320BK1
2U
3.50
19.00 20.00
Up (Back
Only)
100
RA SV L190514BK1 RA SUL190514BK1
3U
3.50
19.00 14.50
Up (Back
Only)
80
RA SV 190515BK1
RA SU190515BK1
3U
5.25
19.00 15.00
Up (Back
Only)
200
RA SV 190520BK1
RA SU190520BK1
3U
5.25
19.00 20.00
Up (Back
Only)
200
RA SV 190715BK1
RA SU190715BK1
4U
7.00
19.00 15.00
Up (Back
Only)
200
Up (Back


Similar Part No. - RASU190520BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RASU190520BK1 HAMMOND-RASU190520BK1 Datasheet
241Kb / 2P
   Universal Rack Shelf
More results

Similar Description - RASU190520BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNDM HAMMOND-DNDM Datasheet
75Kb / 1P
   TABLETTE CENTREE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
DNRMA HAMMOND-DNRMA Datasheet
52Kb / 1P
   TABLETTE REGLABLE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
   Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RKBM HAMMOND-RKBM Datasheet
48Kb / 1P
   Tablette pour clavier et ecran, pour montage sur deux montants
RSUS HAMMOND-RSUS Datasheet
56Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
DNRMM HAMMOND-DNRMM Datasheet
53Kb / 1P
   ETAGERE A PROFILES PROFONDS,, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
DNRM HAMMOND-DNRM Datasheet
58Kb / 2P
   TABLETTE POUR BATTERIE A PROFILES PROFONDS, POUR MONAGE SUR DEUX MONTANTS
RASC HAMMOND-RASC Datasheet
72Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RMAS HAMMOND-RMAS Datasheet
81Kb / 1P
   Tablette a profondeur reglable, pour montage sur quatre montants
RMAD HAMMOND-RMAD Datasheet
49Kb / 1P
   Rail DIN a profondeur reglable, pour montage sur deux montants
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com