Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RCBS1901217LG1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RCBS1901217LG1
Description  Armoire de table ou pour montage sur bati
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RCBS1901217LG1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RCBS1901217LG1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RCBS1901217LG1 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Armoire de table ou pour montage sur bâti
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 16.
Choix de trois profondeurs :
13 po (330 mm)
17,5 po (444 mm)
24,5 po (622 mm)
Deux (2) paires de rails fixes à trous ronds poinçonnés conformes à la
norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po.
Comprend des pattes en caoutchouc, des poignées de levage, une
trousse de départ d'écrous clipsables et de vis noires assorties
1421ABK.
Offerte avec revêtement en poudre texturé noir ou gris clair (RAL7035).
Capacité de charge recommandée de 600 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Part No.
Part No.
Overall Dimensions
Usable Mounting
Dimensions
Number
of
Shipping
Clip
Nuts
Black
Light Gray
Height Width Depth Height Depth
Rack
Units Included
RCBS1900313BK1 RCBS1900313LG1
5.50
21.00 13.00
3.50
12.38
2U
8
RCBS1900513BK1 RCBS1900513LG1
7.25
21.00 13.00
5.25
12.38
3U
8
RCBS1900713BK1 RCBS1900713LG1
9.00
21.00 13.00
7.00
12.38
4U
8
RCBS1900813BK1 RCBS1900813LG1 10.75
21.00 13.00
8.75
12.38
5U
16
RCBS1901013BK1 RCBS1901013LG1 12.50
21.00 13.00
10.50
12.38
6U
16
RCBS1901213BK1 RCBS1901213LG1 14.25
21.00 13.00
12.25
12.38
7U
16
RCBS1901413BK1 RCBS1901413LG1 16.00
21.00 13.00
14.00
12.38
8U
16
RCBS1900317BK1 RCBS1900317LG1
5.50
21.00 17.50
3.50
16.88
2U
8
RCBS1900517BK1 RCBS1900517LG1
7.25
21.00 17.50
5.25
16.88
3U
8
RCBS1900717BK1 RCBS1900717LG1
9.00
21.00 17.50
7.00
16.88
4U
8
RCBS1900817BK1 RCBS1900817LG1 10.75
21.00 17.50
8.75
16.88
5U
16
RCBS1901017BK1 RCBS1901017LG1 12.50
21.00 17.50
10.50
16.88
6U
16
RCBS1901217BK1 RCBS1901217LG1 14.25
21.00 17.50
12.25
16.88
7U
16
RCBS1901417BK1 RCBS1901417LG1 16.00
21.00 17.50
14.00
16.88
8U
16
RCBS1900324BK1 RCBS1900324LG1
5.50
21.00 24.50
3.50
23.88
2U
8
RCBS1900524BK1 RCBS1900524LG1
7.25
21.00 24.50
5.25
23.88
3U
8
RCBS1900724BK1 RCBS1900724LG1
9.00
21.00 24.50
7.00
23.88
4U
8
RCBS1900824BK1 RCBS1900824LG1 10.75
21.00 24.50
8.75
23.88
5U
16
RCBS1901024BK1 RCBS1901024LG1 12.50
21.00 24.50
10.50
23.88
6U
16
RCBS1901224BK1 RCBS1901224LG1 14.25
21.00 24.50
12.25
23.88
7U
16


Similar Part No. - RCBS1901217LG1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RCBS1901217LG1 HAMMOND-RCBS1901217LG1 Datasheet
197Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RCBS1901217LG1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RDRW HAMMOND-RDRW Datasheet
76Kb / 2P
   Tiroir de rangement, pour montage sur deux ou quatre montants
HMESWF HAMMOND-HMESWF Datasheet
68Kb / 2P
   Cadre pivotant pour montage sur bati de 19 po
PBAS HAMMOND-PBAS Datasheet
76Kb / 1P
   Adaptateur de rails pour montage sur bati de 24 a 19 po
HMER HAMMOND-HMER Datasheet
72Kb / 1P
   Rails pour montage sur bati de 19 po et trousse dadaptateur de largeur
1585-6-7-8 HAMMOND-1585-6-7-8 Datasheet
122Kb / 4P
   Barres d alimentation de 15 A pour montage vertical sur bati
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
   Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
   Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
RSDP HAMMOND-RSDP Datasheet
58Kb / 1P
   Porte de securite a charniere pour montage sur rails
RZVS HAMMOND-RZVS Datasheet
61Kb / 2P
   Tablette fixe pour montage sur quatre montants, aucun espace de montage requis
IMEDMR HAMMOND-IMEDMR Datasheet
45Kb / 1P
   Rails pour montage sur porte
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com