Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RCHD1914LG1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RCHD1914LG1
Description  Porte verrouillable
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RCHD1914LG1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RCHD1914LG1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Porte verrouillable RCHD Series
Utiliser avec les armoires des séries RCHV et RCHS seulement.
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 16.
La charnière peut être montée à gauche ou à droite (la porte et
l'armoire sont symétriques).
Comprend un verrou (déjà installé) et deux clés.
Revêtement en poudre texturé résistant assorti aux
armoires RCHS/RCHV .
Offert en noir et en gris clair (RAL7035).
Quincaillerie de montage incluse.
Part No.
Part No.
Part No.
Use with Cabinet Panel
Height
Shipping
Black
Beige
Light Gray
Rack Units
Height
Weight
RCHD1908BK1 RCHD1908CG1 RCHD1908LG1
5U
8.75
5 lb (2.3 kg)
RCHD1910BK1 RCHD1910CG1 RCHD1910LG1
6U
10.50
5 lb (2.3 kg)
RCHD1914BK1 RCHD1914CG1 RCHD1914LG1
8U
14.00
6 lb (2.7 kg)
RCHD1917BK1 RCHD1917CG1 RCHD1917LG1
10U
17.50
7 lb (3.2 kg)
RCHD1922BK1 RCHD1922CG1 RCHD1922LG1
13U
22.75
9 lb (4.1 kg)
RCHD1928BK1 RCHD1928CG1 RCHD1928LG1
16U
28.00
12 lb (5.5
kg)
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - RCHD1914LG1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RCHD1914LG1 HAMMOND-RCHD1914LG1 Datasheet
120Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler
RCHD1914LG1 HAMMOND-RCHD1914LG1 Datasheet
87Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler, ventilee
More results

Similar Description - RCHD1914LG1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
IMESD HAMMOND-IMESD Datasheet
68Kb / 1P
   Porte opaque
IMEWD HAMMOND-IMEWD Datasheet
70Kb / 1P
   Porte vitree
HMEWD HAMMOND-HMEWD Datasheet
63Kb / 2P
   Porte vitree
DSG HAMMOND-DSG Datasheet
48Kb / 1P
   Guide-support de porte
PHPF HAMMOND-PHPF Datasheet
54Kb / 1P
   Panneau de porte articule
S2CBWD HAMMOND-S2CBWD Datasheet
75Kb / 1P
   Porte vitree de base
IMEDWS HAMMOND-IMEDWS Datasheet
47Kb / 1P
   Guide-support de porte
IMEDMR HAMMOND-IMEDMR Datasheet
45Kb / 1P
   Rails pour montage sur porte
S2CWD HAMMOND-S2CWD Datasheet
55Kb / 1P
   Porte vitree pour terminal tourelle
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com