Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RCHR1922 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RCHR1922
Description  Rail de montage combine a trous ronds poinconnes
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RCHR1922 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RCHR1922 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Rail de montage combiné à trous ronds poinçonnés
RCHR Series
Utiliser avec les séries RCHS et RCHV
Caractéristiques :
Armoires RCHS/RCHV livrées avec deux paires.
Vendus par paires.
Revêtement en poudre résistant texturé noir.
Comprend la quincaillerie de montage sur profilés en C (écrous
clipsables noirs non inclus).
Part No.
Use with Cabinet Panel Height
Units
Rack Units
RCHR1908
8.75
5U
RCHR1910
10.50
6U
RCHR1914
14.00
8U
RCHR1917
17.50
10U
RCHR1922
22.75
13U
RCHR1928
28.00
16U
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - RCHR1922

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RCHR1922 HAMMOND-RCHR1922 Datasheet
111Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RCHR1922

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RSRC HAMMOND-RSRC Datasheet
57Kb / 2P
   Rails de montage combines a trous ronds poin챌onnes
EPLUG HAMMOND-EPLUG Datasheet
57Kb / 1P
   Bouchons obturateurs de trous de montage arriere Eclipse
DRMK HAMMOND-DRMK Datasheet
66Kb / 1P
   Trousse de montage de rails DIN
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
   Ensemble de pieds de montage Eclipse
14QR HAMMOND-14QR Datasheet
51Kb / 1P
   Attache de montage a declenchement rapide pour bo챤tes de jonction
S2CCMK HAMMOND-S2CCMK Datasheet
85Kb / 1P
   Trousse de montage de profiles en C
IMECIM HAMMOND-IMECIM Datasheet
56Kb / 1P
   Jeu de roulettes - Montage interieur
PWMF HAMMOND-PWMF Datasheet
68Kb / 1P
   Pied de montage - Serie PW
IMECOM HAMMOND-IMECOM Datasheet
51Kb / 1P
   Jeu de roulettes - Montage exterieur
1418PR HAMMOND-1418PR Datasheet
54Kb / 1P
   Rails de montage de panneau pour armoires autoportantes
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com