Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RCHS1901031BK1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RCHS1901031BK1
Description  Armoire de table en acier robuste a assembler
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RCHS1901031BK1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RCHS1901031BK1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RCHS1901031BK1 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Locking Door
Round Hole Punched Combination
Mounting Rail
Two Post Mounting Cantilever Shelf
Four Post Mounting Adjustable Depth
Shelf
Two or Four Post Mounting Storage
Drawer
Four Post Mounting Sliding Shelf
Four Post Mounting Keyboard Drawer
Four Post Mounting Zero Space Fixed
Shelf
Four Post Fixed Depth Shelf
Rack Unit Label
Armoire de table en acier robuste à assembler RCHS
Series
Caractéristiques :
Armoire de table en acier robuste de calibre 16 pour montage sur bâti
de 19 po.
Pour les versions ventilées, suivez le lien vers la série RCHV
Les rails pour panneaux sont réglables en continu (de l'avant vers
l'arrière) et comportent des trous ronds poinçonnés pour recevoir des
écrous clipsables 10-32 (espacement universel EIA des trous de
montage).
Comprend deux paires de rails (pour soutien à l'arrière d'équipements
lourds ou de tablettes), des pattes en caoutchouc, des poignées en
plastique ABS noires, une trousse de départ d'écrous clipsables et de
vis noires assorties 1421ABK.
Livrée en pièces détachées (quatre pièces d'armoire et quatre rails)
dans un emballage plat pour faciliter la manutention et assurer la
protection en cours de transport (voir la photo ci-dessous).
Simple à assembler. Utilisez un boulon à chaque coin pour verrouiller les
côtés au toit et au fond (quincaillerie d'assemblage incluse).
Rebord de 0,585 po (14 mm) à l'avant et à l'arrière réduisant la
profondeur utile de 1,17 po (30 mm).
Capacité de charge recommandée de 800 lb.
Revêtement en poudre texturé résistant.
Offert en noir et en gris clair (RAL7035).
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Galerie
Accessoires
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - RCHS1901031BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RCHS1901031BK1 HAMMOND-RCHS1901031BK1 Datasheet
373Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RCHS1901031BK1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RCHV HAMMOND-RCHV Datasheet
87Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler, ventilee
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
   Armoire pour serveur en acier robuste
DC4R HAMMOND-DC4R Datasheet
97Kb / 2P
   Bati ouvert a 4 montants a assembler en acier robuste
HWM HAMMOND-HWM Datasheet
127Kb / 3P
   Armoire murale a porte pivotante en acier robuste
DNRRHDKB HAMMOND-DNRRHDKB Datasheet
51Kb / 2P
   BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER ROBUSTE
EN4SDSS HAMMOND-EN4SDSS Datasheet
183Kb / 4P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
HN4FSSS HAMMOND-HN4FSSS Datasheet
130Kb / 3P
   Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
N1A HAMMOND-N1A Datasheet
115Kb / 3P
   Armoire murale en acier doux de type 1
1418N4FSQTSS HAMMOND-1418N4FSQTSS Datasheet
112Kb / 2P
   Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
EN4SD HAMMOND-EN4SD Datasheet
273Kb / 6P
   Armoire murale en acier doux de type 4
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com