Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RCHD1922LG1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RCHD1922LG1
Description  Armoire de table en acier robuste a assembler, ventilee
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RCHD1922LG1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RCHD1922LG1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RCHD1922LG1 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Armoire de table en acier robuste à assembler, ventilée
Caractéristiques :
Armoire de table en acier robuste de calibre 16 pour montage sur bâti
de 19 po.
Ventilée des deux côtés et comportant un nombre d'orifices d'aération
proportionnel aux dimensions de l'enceinte favorisant la convection
naturelle.
Pour les modèles à côtés pleins, suivez le lien vers la série RCHS.
Les rails pour panneaux sont réglables en continu (de l'avant vers
l'arrière) et comportent des trous ronds poinçonnés pour recevoir des
écrous clipsables 10-32 (espacement universel EIA des trous de
montage).
Comprend deux paires de rails (pour soutien à l'arrière d'équipements
lourds ou de tablettes), des pattes en caoutchouc, des poignées en
plastique ABS noires, une trousse de départ d'écrous clipsables et de
vis noires assorties 1421ABK.
Expédiée dans un emballage plat pour faciliter la manutention et
assurer la protection en cours de transport.
Simple à assembler. Utiliser un boulon à chaque coins pour verrouiller
les côtés au dessus et au dessous (pièces de montage incluses).
Rebord de 0,585 po (14 mm) à l'avant et à l'arrière réduisant la
profondeur utile de 1,17 po (30 mm).
Capacité de charge recommandée de 800 lb.
Revêtement en poudre texturé résistant.
Offert en noir et en gris clair (RAL7035).
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Galerie
Accessoires
Part No.
Part No.
Overall Dimensions
Usable Mounting Dimensions
Included Clip Nuts
Shipping
Black
Light Gray
Height Width Depth Height Width Depth Rack Units
and Screws
Weight
RCHV 1900817BK1 RCHV 1900817LG1
10.75
21.00
17.50
8.75
19.00
16.25
5U
8
36 lb (16.4 kg)
RCHV 1901017BK1 RCHV 1901017LG1
12.50
21.00
17.50
10.50
19.00
16.25
6U
16
40 lb (18.2 kg)
RCHV 1901417BK1 RCHV 1901417LG1
16.00
21.00
17.50
14.00
19.00
16.25
8U
16
44 lb (18.2 kg)
RCHV 1901717BK1 RCHV 1901717LG1
19.50
21.00
17.50
17.50
19.00
16.25
10U
16
46 lb (20.9 kg)
RCHV 1902217BK1 RCHV 1902217LG1
24.75
21.00
17.50
22.75
19.00
16.25
13U
16
52 lb (23.6 kg)


Similar Part No. - RCHD1922LG1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RCHD1922LG1 HAMMOND-RCHD1922LG1 Datasheet
77Kb / 1P
   Porte verrouillable
RCHD1922LG1 HAMMOND-RCHD1922LG1 Datasheet
120Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler
More results

Similar Description - RCHD1922LG1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
   Armoire pour serveur en acier robuste
DC4R HAMMOND-DC4R Datasheet
97Kb / 2P
   Bati ouvert a 4 montants a assembler en acier robuste
HWM HAMMOND-HWM Datasheet
127Kb / 3P
   Armoire murale a porte pivotante en acier robuste
DNRRHDKB HAMMOND-DNRRHDKB Datasheet
51Kb / 2P
   BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER ROBUSTE
EN4SDSS HAMMOND-EN4SDSS Datasheet
183Kb / 4P
   Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
HN4FSSS HAMMOND-HN4FSSS Datasheet
130Kb / 3P
   Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
N1A HAMMOND-N1A Datasheet
115Kb / 3P
   Armoire murale en acier doux de type 1
1418N4FSQTSS HAMMOND-1418N4FSQTSS Datasheet
112Kb / 2P
   Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
EN4SD HAMMOND-EN4SD Datasheet
273Kb / 6P
   Armoire murale en acier doux de type 4
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com