Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RDRW1900322LG1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RDRW1900322LG1
Description  Tiroir de rangement, pour montage sur deux ou quatre montants
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RDRW1900322LG1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RDRW1900322LG1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RDRW1900322LG1 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Mounting Hardware
Tiroir de rangement, pour montage sur deux ou quatre
montants RDRW Series
Caractéristiques
En en acier de calibres 14 et 16.
Comprend un mécanisme de verrouillage à poignée en plastique à
l'avant.
L'intérieur du tiroir fait 16,375 po de largeur.
Tiroir fourni avec glissières, quincaillerie, serrure et deux clés.
Offert en 3 profondeurs.
Supports arrière compris pour toutes les profondeurs; le tiroir peut
également être soutenu par le rail pour accessoires arrière.
Intérieur du tiroir avec revêtement lisse en poudre blanc pour une
visibilité accrue.
Face avant avec revêtement en poudre texturé résistant.
Capacité de charge recommandée de 60 lb (aucun support arrière).
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Part No.
Part No.
Overall Dimensions
Slide
Rack
Black
Light Gray
Height Width Depth
Travel Units
RDRW1900312BK1
RDRW1900312LG1
3.50
17.36
12.25
12.00
2U
RDRW1900512BK1
RDRW1900512LG1
5.25
17.36
12.25
12.00
3U
RDRW1900712BK1
RDRW1900712LG1
7.00
17.36
12.25
12.00
4U
RDRW1900812BK1
RDRW1900812LG1
8.75
17.36
12.25
12.00
5U
RDRW1901212BK1
RDRW1901212LG1
12.25
17.36
12.25
12.00
7U
RDRW1900316BK1
RDRW1900316LG1
3.50
17.36
16.25
16.00
2U
RDRW1900516BK1
RDRW1900516LG1
5.25
17.36
16.25
16.00
3U
RDRW1900716BK1
RDRW1900716LG1
7.00
17.36
16.25
16.00
4U
RDRW1900816BK1
RDRW1900816LG1
8.75
17.36
16.25
16.00
5U
RDRW1901216BK1
RDRW1901216LG1
12.25
17.36
16.25
16.00
7U
RDRW1900322BK1
RDRW1900322LG1
3.50
17.36
22.25
22.00
2U
RDRW1900522BK1
RDRW1900522LG1
5.25
17.36
22.25
22.00
3U
RDRW1900722BK1
RDRW1900722LG1
7.00
17.36
22.25
22.00
4U
RDRW1900822BK1
RDRW1900822LG1
8.75
17.36
22.25
22.00
5U
RDRW1901222BK1
RDRW1901222LG1
12.25
17.36
22.25
22.00
7U
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - RDRW1900322LG1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RDRW1900322LG1 HAMMOND-RDRW1900322LG1 Datasheet
414Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RDRW1900322LG1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RASE HAMMOND-RASE Datasheet
50Kb / 1P
   Tablette de rangement pour montage sur deux montants
RMS HAMMOND-RMS Datasheet
49Kb / 1P
   Etagere 3 en 1 avec tiroir pour clavier, pour montage sur deux ou quatre montants
RAKS HAMMOND-RAKS Datasheet
50Kb / 1P
   Tiroir a clavier, pour montage sur quatre montants
RSKS HAMMOND-RSKS Datasheet
64Kb / 2P
   Tiroir pivotant pour clavier, pour montage sur quatre montants
DNDM HAMMOND-DNDM Datasheet
75Kb / 1P
   TABLETTE CENTREE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
   Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
DNRMA HAMMOND-DNRMA Datasheet
52Kb / 1P
   TABLETTE REGLABLE, POUR MONTAGE SUR DEUX MONTANTS
RZVS HAMMOND-RZVS Datasheet
61Kb / 2P
   Tablette fixe pour montage sur quatre montants, aucun espace de montage requis
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
   Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
RSUS HAMMOND-RSUS Datasheet
56Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com