Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

REFK1904224LG1 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # REFK1904224LG1
Description  Armoire a assembler - modele economique
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

REFK1904224LG1 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  REFK1904224LG1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. REFK1904224LG1 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. REFK1904224LG1 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Armoire à assembler - modèle économique
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 16 (corps) et de calibre 10 (rails).
Deux (2) paires de rails combinés à trous taraudés 10-32 pour montage
sur bâti de 19 po, réglables en continu , conformes à la norme EIA-310-
D.
Revêtement en poudre résistant texturé noir ou gris clair (RAL7035) .
L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat
pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de
transport.
Idéal pour les endroits difficilement accessibles ou les installations
devant être effectuées par une personne car l'armoire est livrée en
cinq (5) pièces faciles à manipuler.
Spécifications :
Comprend quatre (4) pattes de nivellement.
Les rails sont faits d'acier de calibre 10 (zingué pour une meilleure mise
à la terre).
Plaque passe-câbles amobible - ouverture de plus de 10 po (254 mm)
de longueur et de 1,5 po (38 mm) de hauteur - avec alvéoles
défonçables sur la partie inférieure arrière du bâti facilitant le passage
de câbles.
Simple à assembler. Utilisez un boulon à chaque coin pour verrouiller les
côtés au toit et au fond (quincaillerie d'assemblage incluse).
Capacité de charge recommandée de 1000 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Galerie
Accessoires


Similar Part No. - REFK1904224LG1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
REFK1904224LG1 HAMMOND-REFK1904224LG1 Datasheet
562Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - REFK1904224LG1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC200 HAMMOND-DC200 Datasheet
103Kb / 2P
   ARMOIRE POUR SERVEUR - MODELE ECONOMIQUE
SWCC HAMMOND-SWCC Datasheet
64Kb / 2P
   Armoire murale a porte pivotante - modele economique
RCSC HAMMOND-RCSC Datasheet
81Kb / 2P
   Armoire empilable a assembler
WMC HAMMOND-WMC Datasheet
85Kb / 2P
   Bati mural - modele economique
FWB HAMMOND-FWB Datasheet
84Kb / 1P
   Support mural non reglable - modele economique
RMC HAMMOND-RMC Datasheet
100Kb / 2P
   Chassis pour equipement - modele economique
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
   Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler
RCHV HAMMOND-RCHV Datasheet
87Kb / 2P
   Armoire de table en acier robuste a assembler, ventilee
SWC HAMMOND-SWC Datasheet
57Kb / 1P
   Armoire murale a porte pivotante
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com