Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RSRC00084BK3 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # RSRC00084BK3
Description  Rails de montage combines a trous ronds poin챌onnes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RSRC00084BK3 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RSRC00084BK3 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RSRC00084BK3 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Part No.
Mounting
Dimensions
Rack Units
Height
RSRC00017BK3
10U
17.00
RSRC00021BK3
12U
21.00
RSRC00024BK3
14U
24.00
RSRC00026BK3
15U
26.00
RSRC00028BK3
16U
28.00
RSRC00035BK3
20U
35.00
RSRC00042BK3
24U
42.00
RSRC00049BK3
28U
49.00
RSRC00056BK3
32U
56.00
RSRC00063BK3
36U
63.00
RSRC00070BK3
40U
70.00
RSRC00077BK3
44U
77.00
RSRC00084BK3
48U
84.00
Rails de montage combinés à trous ronds poinçonnés
Utiliser avec les consoles des séries RS et 1564
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 14.
Vendus par paires.
Rails de montage poinçonnés à trous ronds conformes à la norme EIA-
310-D.
Les rails sont marqués et numérotés par incréments de 1U (1,75 po).
Se boulonnent verticalement aux profilés en C du bâti.
Utiliser avec les consoles de la série RS ou les consoles de la
série 1564.
Quincaillerie de montage incluse :
Quincaillerie de montage pour montants (pour les deux rails).
Les rails s'adaptent aux bâtis de 19, 23 et 24 po.
Côté du rail muni d'une collerette pour le montage d'un support arrière
ou d'accessoires (non compatible avec toutes les glissières
d'équipement).
Revêtement en poudre lisse noir.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - RSRC00084BK3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RSRC00084 HAMMOND-RSRC00084 Datasheet
118Kb / 1P
   DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - RSRC00084BK3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
RCHR HAMMOND-RCHR Datasheet
84Kb / 1P
   Rail de montage combine a trous ronds poinconnes
DRMK HAMMOND-DRMK Datasheet
66Kb / 1P
   Trousse de montage de rails DIN
EPLUG HAMMOND-EPLUG Datasheet
57Kb / 1P
   Bouchons obturateurs de trous de montage arriere Eclipse
1418PR HAMMOND-1418PR Datasheet
54Kb / 1P
   Rails de montage de panneau pour armoires autoportantes
RSDP HAMMOND-RSDP Datasheet
58Kb / 1P
   Porte de securite a charniere pour montage sur rails
PBAS HAMMOND-PBAS Datasheet
76Kb / 1P
   Adaptateur de rails pour montage sur bati de 24 a 19 po
S2CCR HAMMOND-S2CCR Datasheet
47Kb / 1P
   Rails combines
RDAB HAMMOND-RDAB Datasheet
59Kb / 2P
   Adaptateur de profondeur de rails pour equipement, pour montage sur quatre montants
HMER HAMMOND-HMER Datasheet
72Kb / 1P
   Rails pour montage sur bati de 19 po et trousse dadaptateur de largeur
IMEDMR HAMMOND-IMEDMR Datasheet
45Kb / 1P
   Rails pour montage sur porte
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com