Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SHV Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # SHV
Description  Generateur de chaleur de 100-400 W, avec panneau de commande
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

SHV Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  SHV Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. SHV Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Générateur de chaleur de 100-400 W, avec panneau de
commande
Caractéristiques
Idéal lorsqu'une puissance calorifique plus importante ou une
circulation forcée de l'air intérieur est nécessaire et que l'espace est
limité.
Compact, il est conçu pour prévenir la condensation et maintenir une
température minimale à l'intérieur des enceintes.
Le ventilateur est inclus.
Des thermostats sont disponibles.
Part No.
Watts
Operating Current
(A mps)
Volts
Temperature Maximum
with Fan
Ship Wt.
lbs
SHV 031029 100 W
0.89
AC
120
250°F/120°C
1
SHV 031039 150 W
1.3
AC
120
320°F/160°C
1
SHV 031139 200 W
1.79
AC
120
250°F/120°C
1
SHV 031149 300 W
2.62
AC
120
320°F/160°C
1
SHV 031159 400 W
3.45
AC
120
360°F/180°C
1
Operating Voltage:
AC 110 -120 V 50/60 Hz
Air Flow:
20 CFM (100W, 150W heaters), 63 CFM (200W, 300W, 400W heaters)
Axial Fan:
Ball bearing
Durability:
30,000 hrs. at 68°F ambient temperature
Heating Element:
Cartridge heater
Heating Body:
Die cast aluminum
Connection:
5 pole terminal for 14 AWG (maximum)
G/L1/N1:
Heater
L2/N2:
Fan
Mounting:
Easily installed by clip mounting on 35 mm DIN rails (included)
Protection class:
1 (tested for grounding at 1250 V)
Protection:
IP44
Approval:
UL Recognized Component, cUL Recognized Component,CE


Similar Part No. - SHV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bellnix Co.,Ltd.
SHV BELLNIX-SHV Datasheet
458Kb / 4P
   Ultra small size high voltage power supply 500V to 2KV, chassis installing type 2W to 3W adjustable output high voltage power supply
logo
EIC discrete Semiconduc...
SHV-01JN EIC-SHV-01JN Datasheet
103Kb / 1P
   AVALANCHE RECTIFIER DIODE
logo
Sanken electric
SHV-02 SANKEN-SHV-02 Datasheet
43Kb / 2P
   High-Voltage Rectifier Diodes
SHV-02 SANKEN-SHV-02 Datasheet
29Kb / 2P
   High-Voltage Rectifier Diodes
SHV-02JN SANKEN-SHV-02JN Datasheet
145Kb / 5P
   High Voltage Rectifier Diode
More results

Similar Description - SHV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
SHG HAMMOND-SHG Datasheet
80Kb / 2P
   Generateur de chaleur de 15-150 W
FLH HAMMOND-FLH Datasheet
86Kb / 1P
   Generateur dair chaud de 125-800 W, avec thermostat
SHGL HAMMOND-SHGL Datasheet
52Kb / 1P
   Generateur dair chaud de 250-400 W
ECPP HAMMOND-ECPP Datasheet
47Kb / 1P
   Panneau interne pour systeme de commande Eclipse
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
   VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
logo
Hammond Manufacturing L...
SHGM HAMMOND-SHGM Datasheet
83Kb / 2P
   Petits generateurs de chaleur par rayonnement de 10-30 W
IMEBP HAMMOND-IMEBP Datasheet
66Kb / 1P
   Panneau de raccordement
S2CBP HAMMOND-S2CBP Datasheet
50Kb / 1P
   Panneau de base
HMEBP HAMMOND-HMEBP Datasheet
44Kb / 1P
   Panneau de raccordement
PPG HAMMOND-PPG Datasheet
69Kb / 1P
   Panneau de ventilation
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com