Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

P1B52HP2 Datasheet(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Part # P1B52HP2
Description  Power MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Direct Link  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

P1B52HP2 Datasheet(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  P1B52HP2 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd P1B52HP2 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd P1B52HP2 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd P1B52HP2 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
単位
Uni
t
規格値
Rat
i
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
I
t
em
-55~150
Tstg
保存温度
St
or
ageT
emper
at
ur
e
150
Tch
チャネル温度
Channel
T
emper
at
ur
e
V
525
VDSS
ドレイン・ソース間電圧
Dr
ai
n-
Sour
ceVol
t
age
±30
VGSS
ゲート・ソース間電圧
Gat
eSour
ceVol
t
age
A
1
ID
ドレイン電流(直流)
Cont
i
nuousDr
ai
nCur
r
ent(
DC)
4
パルス幅 10
μs,dut
y=1/100
Pul
s
ewi
dt
h10µs
,dut
y=1/
100
IDP
ドレイン電流(ピーク)
Cont
i
nuousDr
ai
nCur
r
ent(
Peak
)
1
IS
ソース電流(ピーク)
Cont
i
nuousSour
ceCur
r
ent
(DC)
W
35
PT
全損失
T
ot
al
PowerDi
s
s
i
pat
i
on
A
1
Starti
ngTch=25℃,Tch≦150℃
IAR
繰り返しアバランシェ電流
Repet
i
t
i
v
eAv
al
ancheCur
r
ent
mJ
10
Starti
ngTch=25℃,Tch≦150℃
EAS
単発アバランシェエネルギー
Si
ngl
eAv
al
ancheEner
gy
mJ
1
Starti
ngTch=25℃,Tch≦150℃
EAR
繰り返しアバランシェエネルギー
Repet
i
t
i
v
eAv
al
ancheEner
gy
A/μs
350
Is=1A,Tc=25℃
di
/dt
ドレイン・ソースダイオード di
/dt耐量
Dr
ai
n-
Sour
ceDi
odedi
/
dtSt
r
engt
h
P1B52HP2
525V1A
■定格表 RATI
NGS
●絶対最大定格 Absol
ut
eMaxi
mum Rat
i
ngs
指定のない場合 Tc=25℃/unl
essotherwi
sespeci
fi
ed)
●電気的・熱的特性 El
ect
r
i
calChar
act
er
i
st
i
cs
指定のない場合 Tc=25℃/unl
essotherwi
sespeci
fi
ed)
Uni
t:mm
■外観図 OUTLI
NE
単位
Uni
t
規格値 Rati
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
I
t
em
MAX
TYP
MIN
V
525
ID=1mA,VGS=0V
V(BR)DSS
ドレイン・ソース間降伏電圧
Dr
ai
n-
Sour
ceBr
eak
downVol
t
age
μA
100
VDS=525V,VGS=0V
IDSS
ドレイン遮断電流
Zer
oGat
eVol
t
ageDr
ai
nCur
r
ent
±10
VGS=±25V,VDS=0V
IGSS
ゲート漏れ電流
Gat
e-
Sour
ceLeak
ageCur
r
ent
S
1.
0
0.
4
ID=0.
5A,VDS=10V
gfs
順伝達コンダクタンス
For
war
dT
r
ans
conduct
ance
Ω
7.
2
6.
0
ID=0.
5A,VGS=10V
R(DS)ON
ドレイン・ソース間オン抵抗
St
at
i
cDr
ai
n-
Sour
ceOn-
s
t
at
eRes
i
s
t
ance
V
4.
50
3.
75
3.
00
ID=1mA,VDS=10V
VTH
ゲートしきい値電圧
Gat
eThr
es
hol
dVol
t
age
1.
5
IS=0.
5A,VGS=0V
VSD
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧
Sour
ce-
Dr
ai
nDi
odeFor
war
dVol
t
age
℃/W
3.
55
接合部・ケース間
J
unct
i
ont
ocas
e
θjc
熱抵抗
Ther
mal
Res
i
s
t
ance
nC
4.
3
VDD=400V,VGS=10V,ID=1A
Qg
ゲート全電荷量
T
ot
al
Gat
eChar
ge
pF
125
VDS=50V,VGS=0V,f=1MHz
Ci
ss
入力容量
I
nputCapaci
t
ance
3.
5
Crss
帰還容量
Rev
er
s
eT
r
ans
f
erCapaci
t
ance
20
Coss
出力容量
Out
putCapaci
t
ance
ns
9
ID=0.
5A,RL=300Ω,VDD=150V,Rg=50Ω,
VGS(+)=10V,VGS(-)=0V
td
(on)
ターンオン遅延時間
T
ur
n-
ondel
ayt
i
me
7
tr
上昇時間
Ri
s
et
i
me
28
td
(off)
ターンオフ遅延時間
T
ur
n-
of
fdel
ayt
i
me
18
tf
降下時間
Fal
l
t
i
me
PowerMOSFET
Package:FB
www.
s
hi
ndengen.
co.
j
p/
pr
oduct
/
s
emi
/
MOS-p2014.03〉)
Nch
外形図については新電元 Webサイトをご参照下さい。捺印表示については
捺印仕様をご確認下さい。
Fordet
ai
l
soft
heout
l
i
nedi
mensi
ons,r
ef
ert
oourweb si
t
e.Asf
ort
he
mar
ki
ng,r
ef
ert
ot
hespeci
f
i
cat
i
on"Mar
ki
ng,Ter
mi
nalConnect
i
on".
G
D
S
D
:
:
:
:
6.6
2.3
P1B52H2
000000
Type No.
品名略号
Lot Control No.
ロット管理記号(例)
2.3
2.3
特長
面実装タイプ
高耐圧
低ノイズ
高アバランシェ耐量、高 di
/
dt耐量
Feat
ur
e
SMD
Hi
ghVol
t
age
LowNoi
se
Hi
ghAval
ancheDur
abi
l
i
t
y,Hi
ghdi
/
dtDur
abi
l
i
t
y


Similar Part No. - P1B52HP2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
P1B52HP2 ISC-P1B52HP2 Datasheet
352Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Similar Description - P1B52HP2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ON Semiconductor
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
   Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
   Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Fuji Electric
2SK2052-R FUJI-2SK2052-R Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2100-01MR FUJI-2SK2100-01MR Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET
2SK1390-R FUJI-2SK1390-R Datasheet
341Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2849-01L FUJI-2SK2849-01L Datasheet
224Kb / 12P
   Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRLIZ44N IRF-IRLIZ44N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3523-01R FUJI-2SK3523-01R Datasheet
356Kb / 19P
   POWER MOSFET
2SK903 FUJI-2SK903 Datasheet
161Kb / 10P
   POWER MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP135A1145SR TOREX-XP135A1145SR Datasheet
66Kb / 5P
   POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT10N40 ETC1-CMT10N40 Datasheet
158Kb / 5P
   POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com