Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MS-105-3 Datasheet(PDF) 1 Page - PIC GmbH

Part # MS-105-3
Description  Miniatur-Reedsensor RM 12,70 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PIC [PIC GmbH]
Direct Link  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

MS-105-3 Datasheet(HTML) 1 Page - PIC GmbH

  MS-105-3_14 Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH MS-105-3_14 Datasheet HTML 2Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SW T
IC H I N G T HE S M A R T WAY
MS-105-3
Schaltleistung max.
10
Schaltstrom max.
0,5
Betriebstemperatur
-20
MS-105-3
Dauerstrom max.
Schaltspannung max.
Spannungsfestigkeit min.
Gesamtwiderstand max. (Neuwert)
Miniatur-Reedsensor RM 12,70 mm
Umgebungsbedingungen
Kontaktform
A
150
120
0,7
200
200
VDC
VAC
W / VA
A
A
VDC
m
85
bis +
°C
Isolationswiderstand min.
9
Schaltfrequenz max.
600
Resonanzfrequenz typ.
12000
Schaltzeit max. (inkl. Prellen)
0,3
Abfallzeit max.
0,1
Vibrationsfestigkeit (50-2000 Hz)
10
Schockfestigkeit (1/2 sin 11 ms)
50
10
Abfallerregung min.
4
Ansprecherregungsbereich gesamt
Testspule
Magnetische Daten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren)
10 - 20
010
AW
AW
Messplatztoleranz
1
TC -
± AW
Hz
Hz
ms
ms
g
g
@ 25 °C
Features
Zulassungen
Verpackungseinheit (VPE)
300
Gewicht pro Stück
0,17
Gewicht pro VPE
62
Bestellbeispiel
MS-105-3-1 entspricht MS-105-3 mit 10 bis 15
AW.
g
g
Stück
Standard AW-Bereiche
Abmessungen in mm
Elektrische Daten
@ 25 °C
Bestellinformationen
Betriebsdaten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren)
@ 25 °C
Kleine Bauform
Mechanisch geschützt
Ersetzt zahlreiche Wettbewerbstypen
Kundenspezifische Ausführungen
erhältlich
10
15
bis
AW
1=
15
20
bis
AW
2=
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone
+49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Rev.:
2.3
ms1053_ds_d_2.3
Seite 1 von 2
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Germany
info@pic-gmbh.com
www.pic-gmbh.com


Similar Part No. - MS-105-3_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
MS-105-3-1 PIC-MS-105-3-1 Datasheet
23Kb / 1P
   Miniature Reed Sensor - pitch 12.70 mm
MS-105-3 PIC-MS-105-3_15 Datasheet
114Kb / 2P
   Miniature Reed Sensor pitch 12.70 mm
More results

Similar Description - MS-105-3_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
MS-106-3 PIC-MS-106-3_14 Datasheet
214Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor RM 15,24 mm
MS-213-3 PIC-MS-213-3_14 Datasheet
325Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor
MS-225-3 PIC-MS-225-3 Datasheet
226Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor
MS-214-3 PIC-MS-214-3_14 Datasheet
309Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor
MS-108-3 PIC-MS-108-3_14 Datasheet
268Kb / 2P
   Reedsensor RM 20,32 mm
MS-104-3 PIC-MS-104-3_14 Datasheet
205Kb / 2P
   Mikro-Reedsensor RM 10,16 mm
MS-324-3 PIC-MS-324-3_14 Datasheet
328Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor im
MS-324R-3 PIC-MS-324R-3 Datasheet
245Kb / 2P
   Mikro-Miniatur-Reedsensor im
MS-320-3 PIC-MS-320-3 Datasheet
214Kb / 2P
   Snap-fit-Miniatur-Reedsensor
MS-390-3 PIC-MS-390-3 Datasheet
249Kb / 2P
   Snap-fit-Miniatur-Reedsensor
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com