Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MS-324R-3 Datasheet(PDF) 1 Page - PIC GmbH

Part # MS-324R-3
Description  Mikro-Miniatur-Reedsensor im
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PIC [PIC GmbH]
Direct Link  http://www.pic-gmbh.com
Logo PIC - PIC GmbH

MS-324R-3 Datasheet(HTML) 1 Page - PIC GmbH

  MS-324R-3 Datasheet HTML 1Page - PIC GmbH MS-324R-3 Datasheet HTML 2Page - PIC GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SW T
IC H I N G T HE S M A R T WAY
MS-324R-3
Schaltleistung max.
10
Schaltstrom max.
1
Betriebstemperatur
-20
MS-324R-3
Dauerstrom max.
Schaltspannung max.
Spannungsfestigkeit min.
Gesamtwiderstand max. (Neuwert)
Mikro-Miniatur-Reedsensor im
Flachgehäuse
Umgebungsbedingungen
Kontaktform
A
200
140
1,2
240
200
VDC
VAC
W / VA
A
A
VDC
m
85
bis +
°C
Isolationswiderstand min.
10
Schaltfrequenz max.
500
Resonanzfrequenz typ.
4000
Schaltzeit max. (inkl. Prellen)
1
Abfallzeit max.
0,4
Vibrationsfestigkeit
20
Schockfestigkeit
100
10
Abfallerregung min.
5
Ansprecherregungsbereich gesamt
Testspule
Magnetische Daten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren)
10 - 25
014
AW
AW
Messplatztoleranz
2
TC
± AW
Hz
Hz
ms
ms
g
g
@ 25 °C
Features
Zulassungen
Verpackungseinheit (VPE)
50
Gewicht pro Stück
5,3
Gewicht pro VPE
270
Bestellbeispiel
MS-324R-3-2 entspricht MS-324R-3 mit 15 bis 20
AW.
g
g
Stück
Standard AW-Bereiche
Abmessungen in mm
Elektrische Daten
@ 25 °C
Bestellinformationen
Betriebsdaten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren)
@ 25 °C
(50-2000 Hz)
(1/2 sin 11 ms)
Justierbarer Schaltpunkt
Kabelausgang rechts
Kompakte Abmessungen
Verschiedene magnetische
Empfindlichkeitsklassen erhältlich
10
15
bis
AW
1 =
15
20
bis
AW
2 =
20
25
bis
AW
3 =
PIC Proximity Instrumentation Controls
Kontaktbauelemente GmbH
Phone
+49 911 99 59 06-0
Fax
+49 911 99 59 06-99
Rev.:
1.1
ms324r3_ds_d_1.1
Seite 1 von 2
Nibelungenstr. 5 A
90530 Wendelstein, Germany
info@pic-gmbh.com
www.pic-gmbh.com


Similar Part No. - MS-324R-3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
MS-324R-4 PIC-MS-324R-4 Datasheet
326Kb / 2P
   Reedsensor mit Wechslerkontakt
MS-324R-5 PIC-MS-324R-5 Datasheet
263Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
MS-324R-7 PIC-MS-324R-7 Datasheet
208Kb / 2P
   Normally Closed Reed Sensor
More results

Similar Description - MS-324R-3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PIC GmbH
MS-324-3 PIC-MS-324-3_14 Datasheet
328Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor im
MS-213-3 PIC-MS-213-3_14 Datasheet
325Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor
MS-225-3 PIC-MS-225-3 Datasheet
226Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor
MS-214-3 PIC-MS-214-3_14 Datasheet
309Kb / 2P
   Miniatur-Reedsensor
MS-328-5 PIC-MS-328-5_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
MS-332-6 PIC-MS-332-6_14 Datasheet
344Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
MS-332-5 PIC-MS-332-5_14 Datasheet
343Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
MS-313-3 PIC-MS-313-3 Datasheet
158Kb / 2P
   Weltkleinster Reedsensor im
MS-328-3 PIC-MS-328-3_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Standard-Reedsensor im
MS-328-6 PIC-MS-328-6_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com