Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FK20SL18-02V0100 Datasheet(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FK20SL18-02V0100
Description  D-Sub Crimp Steckverbinder
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

FK20SL18-02V0100 Datasheet(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FK20SL18-02V0100 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FK20SL18-02V0100 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FK20SL18-02V0100 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FK20SL18-02V0100 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FK20SL18-02V0100 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FK20SL18-02V0100 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FK20SL18-02V0100 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FK20SL18-02V0100 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FK20SL18-02V0100 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
50
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN)
DS 10/2007
Modification No.
Technical Specification
Modifikationsnummer
Technische Spezifikation
Contacts
Shell Plating
Kontakte
Gehäuseoberfläche
without contacts
Tin plated over nickel, pin connector
shell with dimples
verzinnt über Nickel,
Stiftsteckverbindergehäuse mit
Kontaktnoppen
ohne Kontakte
...0970
...1475
Zinc plating, not RoHS compliant
verzinkt, nicht RoHS konform
FU connectors are fitted with an insulator for a higher contact retention strength (≥50N) and improved heat resistance (up to 130 ºC (266 ºF) as required
by UL). They fully meet the requirements of MIL C-24308, but are supplied with a plastic spring contact retention system for signal contacts.
Discrepancies in diameter to MIL: Insulator depth 10.8 mm (4.25“) (MIL-specification 9.5 mm (3,75“) max.).
FU-Steckverbinder sind mit einem Isolierkörper für höhere Kontakthaltekraft (≥ 50N) und bessere Temperaturbeständigkeit (bis 130 ºC entsprechend
UL 746 B) ausgeführt. Sie erfüllen die Anforderungen gemäß der MIL C-24308, besitzen jedoch ein Plastikfeder-Kontakthaltesystem für Signalkontakte.
Maßabweichung von der MIL: Isolierkörpertiefe 10,8 mm (MIL-Angabe 9,5 mm max.).
FU Series (Crimp Connectors According to MIL-C-24308)
FU Serie (Crimpsteckverbinder nach MIL-C-24308)
Shell Size
Number of Contacts
Pin Connector
Socket Connector
Gehäusegröße
Polzahl
Stiftsteckverbinder
Buchsensteckverbinder
1
9
FU09P7
FU09S7
2
15
FU15P7
FU15S7
3
25
FU25P7
FU25S7
4
37
FU37P7
FU37S7
5
50
FU50P7
FU50S7
Contact Technical Data
Technische Daten der Kontakte
Illustration: FU 25P7 connector and contacts
Abbildung:
FU 25P7 Steckverbinder und Kontakte
Contact Technical Data
Technische Daten der Kontakte
Wire size
AWG 20 to AWG 24
Drahtgröße
AWG 20 bis AWG 24
Plating
1.3 µm (51 microinches) Au over Ni
Oberfläche
1,3 µm Au über Ni
Crimping tools
Hand crimp tool M22520/2-01 with positioner M22520/2-08 or hand crimp tool 2761
Crimpwerkzeuge
Handcrimpzange M22520/2-01 mit Einsatz M22520/2-08 oder Handcrimpzange 2761
Contacts
With machined contacts as standard FK20P... or FK20S... (supplied separately, not mounted)
Kontakte
Serienmäßig mit gedrehten Kontakten FK20P... bzw. FK20S... (als Beipack, nicht montiert)


Similar Part No. - FK20SL18-02V0100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mitsubishi Electric Sem...
FK20SM-10 MITSUBISHI-FK20SM-10 Datasheet
53Kb / 5P
   HIGH-SPEED SWITCHING USE
logo
Powerex Power Semicondu...
FK20SM-10 POWEREX-FK20SM-10 Datasheet
59Kb / 5P
   Nch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
logo
Inchange Semiconductor ...
FK20SM-10 ISC-FK20SM-10 Datasheet
362Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Mitsubishi Electric Sem...
FK20SM-5 MITSUBISHI-FK20SM-5 Datasheet
62Kb / 5P
   HIGH-SPEED SWITCHING USE
logo
Inchange Semiconductor ...
FK20SM-5 ISC-FK20SM-5 Datasheet
362Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Similar Description - FK20SL18-02V0100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Assmann Electronics Inc...
A-FT-X ASSMANN-A-FT-X Datasheet
114Kb / 1P
   HAUBEN FUR D-SUB-STECKVERBINDER
logo
FCI connector
C-DSUB-0071 FCI-CONNECTOR-C-DSUB-0071 Datasheet
223Kb / 1P
   D SUB CRIMP CONNECTOR
8656XXXXLXXX FCI-CONNECTOR-8656XXXXLXXX Datasheet
176Kb / 1P
   D-SUB CRIMP CONNECTOR
logo
Lumberg
ZP1 LUMBERG-ZP1 Datasheet
121Kb / 1P
   Modular-Steckverbinder
logo
HARTING Technology Grou...
09-14-009-3001 HARTING-09-14-009-3001 Datasheet
490Kb / 2P
   Han D-Sub module, crimp male
logo
Adam Technologies, Inc.
DXXX-PR ADAM-TECH-DXXX-PR Datasheet
124Kb / 1P
   D-SUB PLUG CRIMP AND POKE
DXXX-PR-JS ADAM-TECH-DXXX-PR-JS Datasheet
113Kb / 1P
   D-SUB PLUG CRIMP AND POKE
logo
HARTING Technology Grou...
09-14-009-3101 HARTING-09-14-009-3101 Datasheet
487Kb / 2P
   Han D-Sub module, crimp female
logo
Adam Technologies, Inc.
DXXX-SR ADAM-TECH-DXXX-SR Datasheet
126Kb / 1P
   D-SUB SOCKET CRIMP AND POKE
logo
CONEC Elektronische Bau...
3011W1SXK99A30X CONEC-3011W1SXK99A30X Datasheet
195Kb / 1P
   D-SUB COMBINATION FEMALE 11W1S CRIMP STYLE
23.03.2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com