Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FL15P7-K120 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FL15P7-K120
Description  D-Sub Crimp Steckverbinder
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

FL15P7-K120 Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FL15P7-K120 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FL15P7-K120 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FL15P7-K120 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FL15P7-K120 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FL15P7-K120 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FL15P7-K120 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FL15P7-K120 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FL15P7-K120 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FL15P7-K120 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
46
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN)
DS 10/2007
Wire Size (AWG)
Order Number
Au (over Ni)
Type
Crimping Tools
Packing Unit
Drahtgröße
Bestellnummer
Au über Ni
Typ
Crimpwerkzeuge
Verpackungseinheit
20-24
P7L
0,1 µm
Pin / Stift
F1089
10 strips of 25 pieces in a box
(4 microinches)
10 Streifen á 25 Stück in einer Schachtel
20-24
S7L
0,1 µm
Socket / Buchse
F1089
10 strips of 25 pieces in a box
(4 microinches)
10 Streifen á 25 Stück in einer Schachtel
20-24
P7LR
0,1 µm
Pin / Stift
10,000 pieces on a reel
(4 microinches)
auf Rolle zu 10.000 Stück
20-24
S7LR
0,1 µm
Socket / Buchse
10,000 pieces on a reel
(4 microinches)
auf Rolle zu 10.000 Stück
20-24
P7L-K176
0,8 µm
Pin / Stift
F1089
10 strips of 25 pieces in a box
(31 microinches)
10 Streifen á 25 Stück in einer Schachtel
20-24
S7L-K176
0,8 µm
Socket / Buchse
F1089
10 strips of 25 pieces in a box
(31 microinches)
10 Streifen á 25 Stück in einer Schachtel
20-24
P7LR-K176
0,8 µm
Pin / Stift
10,000 pieces on a reel
(31 microinches)
auf Rolle zu 10.000 Stück
20-24
S7LR-K176
0,8 µm
Socket / Buchse
10,000 pieces on a reel
(31 microinches)
auf Rolle zu 10.000 Stück
20-24
P7LSR-K176
0,8 µm
Pin / Stift
F1128
350 pieces on a reel
(31 microinches)
auf Rolle zu 350 Stück
20-24
S7LSR-K176
0,8 µm
Socket / Buchse
F1128
350 pieces on a reel
(31 microinches)
auf Rolle zu 350 Stück
24-28
P7L26
0,1 µm
Pin / Stift
F1089
10 strips of 25 pieces in a box
(4 microinches)
10 Streifen á 25 Stück in einer Schachtel
24-28
S7L26
0,1 µm
Socket / Buchse
F1089
10 strips of 25 pieces in a box
(4 microinches)
10 Streifen á 25 Stück in einer Schachtel
24-28
P7LR26
0,1 µm
Pin / Stift
10,000 pieces on a reel
(4 microinches)
auf Rolle zu 10.000 Stück
24-28
S7LR26
0,1 µm
Socket / Buchse
10,000 pieces on a reel
(4 microinches)
auf Rolle zu 10.000 Stück
24-28
P7L26-K176
0,8 µm
Pin / Stift
F1089
10 strips of 25 pieces in a box
(31 microinches)
10 Streifen á 25 Stück in einer Schachtel
24-28
S7L26-K176
0,8 µm
Socket / Buchse
F1089
10 strips of 25 pieces in a box
(31 microinches)
10 Streifen á 25 Stück in einer Schachtel
24-28
P7LR26-K176
0,8 µm
Pin / Stift
10,000 pieces on a reel
(31 microinches)
auf Rolle zu 10.000 Stück
24-28
S7LR26-K176
0,8 µm
Socket / Buchse
10,000 pieces on a reel
(31 microinches)
auf Rolle zu 10.000 Stück
24-28
P7LSR26-K176
0,8 µm
Pin / Stift
F1128
350 pieces on a reel
(31 microinches)
auf Rolle zu 350 Stück
24-28
S7LSR26-K176
0,8 µm
Socket / Buchse
F1128
350 pieces on a reel
(31 microinches)
auf Rolle zu 350 Stück
Stamped Contacts for Crimp Connectors
Gestanzte Kontakte für Crimpsteckverbinder
Stift
Pin
Buchse
Socket


Similar Part No. - FL15P7-K120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Faraday Technology
FL1523 FARADAY-FL1523 Datasheet
38Kb / 2P
   2X OVERSAMPLED RECONSTRUCTION FILTERFOR ADV7194
logo
Pulse A Technitrol Comp...
FL1553-1 PULSE-FL1553-1 Datasheet
377Kb / 4P
   MILITARY/AEROSPACE
FL1553-2 PULSE-FL1553-2 Datasheet
377Kb / 4P
   MILITARY/AEROSPACE
FL1553-3 PULSE-FL1553-3 Datasheet
377Kb / 4P
   MILITARY/AEROSPACE
FL1553-45 PULSE-FL1553-45 Datasheet
377Kb / 4P
   MILITARY/AEROSPACE
More results

Similar Description - FL15P7-K120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Assmann Electronics Inc...
A-FT-X ASSMANN-A-FT-X Datasheet
114Kb / 1P
   HAUBEN FUR D-SUB-STECKVERBINDER
logo
FCI connector
C-DSUB-0071 FCI-CONNECTOR-C-DSUB-0071 Datasheet
223Kb / 1P
   D SUB CRIMP CONNECTOR
8656XXXXLXXX FCI-CONNECTOR-8656XXXXLXXX Datasheet
176Kb / 1P
   D-SUB CRIMP CONNECTOR
logo
Lumberg
ZP1 LUMBERG-ZP1 Datasheet
121Kb / 1P
   Modular-Steckverbinder
logo
HARTING Technology Grou...
09-14-009-3001 HARTING-09-14-009-3001 Datasheet
490Kb / 2P
   Han D-Sub module, crimp male
logo
Adam Technologies, Inc.
DXXX-PR ADAM-TECH-DXXX-PR Datasheet
124Kb / 1P
   D-SUB PLUG CRIMP AND POKE
DXXX-PR-JS ADAM-TECH-DXXX-PR-JS Datasheet
113Kb / 1P
   D-SUB PLUG CRIMP AND POKE
logo
HARTING Technology Grou...
09-14-009-3101 HARTING-09-14-009-3101 Datasheet
487Kb / 2P
   Han D-Sub module, crimp female
logo
Adam Technologies, Inc.
DXXX-SR ADAM-TECH-DXXX-SR Datasheet
126Kb / 1P
   D-SUB SOCKET CRIMP AND POKE
logo
CONEC Elektronische Bau...
3011W1SXK99A30X CONEC-3011W1SXK99A30X Datasheet
195Kb / 1P
   D-SUB COMBINATION FEMALE 11W1S CRIMP STYLE
23.03.2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com