Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4184A Datasheet(PDF) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4184A
Description  TSC with Keypad Scanner and GPIO Expander
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4184A Datasheet(HTML) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK4184A Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK4184A Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK4184A Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4184A Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4184A Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4184A Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4184A Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4184A Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4184A Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 36 page
background image
[AK4184A]
MS0947-J-00
2008/04
-4-
ピン/機能
No.
Pin Name
I/O
Function
A1
NC
-
No Connection
No internal bonding. This pin should be open or connected to the ground.
B1
KEYIRQN
O
Keypad Interrupt (Active Low)
CSN pin = “H” でキー割り込み Enable 状態では、キーパッド押し下げで“L”にな
ります。デバンススキャン終了で
“H”になります。キー割り込み Disable 状態で
は、キーパッドの状態に関係なく、常に
“H” です。
C2
BUSY
O
BUSY output
キーパッドキー検出時:キーパッドスキャン時は
“H”を出力します。
タッチスクリーン検出時:サンプリング終了から
MSB のデータを出力するま
での間は
“H”を出力します。
C1
DOUT
O
Serial Data Output
SCLK pin ↓でデータを出力します。CSN pin = “L” ではデータを出力していない
時は
“L” を出力します。CSN pin = “H” では Hi-Z 状態です。
D2
DIN
I
Serial Data Input
SCLK pin ↑でデータをラッチします。
データ入力時以外は
“L” を入力して下さい。
D1
SCLK
I
External Clock Input
E2
CSN
I
Chip Select Input (Active Low)
CSN pin = “L” で、レジスタへの書き込みが可能です。
E1
RESETN
I
Device Reset (Active Low)
F2
PENIRQN
O
Pen Interrupt Output (Active Low)
CSN pin = “H” でペン割り込み Enable 状態では、タッチパネルが押されている
期間
“L” で、それ以外は “H” です。CSN pin = “H” でペン割り込み Disable 状態
では、タッチパネルの接触/非接触に関係なく常に
“H” です。CSN pin = “L” で
は、パワーダウンのモードにより状態が変化します。詳細は、 パワーダウン
制御 および
ペン割り込みの項を参照下さい。
G1
NC
-
No Connection
No internal bonding. This pin should be open or connected to the ground.
F1
VSS1
-
Analog Ground
G2
YN
I/O
Touch Screen Y- plate Voltage supply
Y 軸方向の位置測定時: タッチパネルの Y-軸側に電圧供給します
X 軸方向の位置測定時: OPEN です。
筆圧検出時
: Z2 測定では、ADC への被測定電位入力ピンとして使用します。
ペン割り込み検出時
: GND です。
F3
XN
I/O
Touch Screen X- plate Voltage supply
X 軸方向の位置測定時: タッチパネルの X-軸側に電圧供給します
Y 軸方向の位置測定時: OPEN です。
筆圧検出時
: タッチパネルの X-軸側に電圧供給します
ペン割り込み検出時
: OPEN です。
G3
YP
I/O
Touch Screen Y+ plate Voltage supply
Y 軸方向の位置測定時: タッチパネルの Y+軸側に電圧供給します
X 軸方向の位置測定時: ADC への被測定電位入力ピンとして使用します。
筆圧検出時
: タッチパネルの Y+軸側に電圧供給します
ペン割り込み検出時
: OPEN です。
F4
XP
I/O
Touch Screen X+ plate Voltage supply
X 軸方向の位置測定時: タッチパネルの X+軸側に電圧供給します
Y 軸方向の位置測定時: ADC への被測定電位入力ピンとして使用します。
筆圧検出時
: Z1 測定では、ADC への被測定電位入力ピンとして使用します。
ペン割り込み検出時
: 内部抵抗 50k
Ωでプルアップしています。
G4
AVDD
-
Analog Power Supply: 2.5V ~ 3.6V


Similar Part No. - AK4184A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4184A AKM-AK4184A Datasheet
626Kb / 36P
   TSC with Keypad Scanner and GPIO Expander
AK4184AEG AKM-AK4184AEG Datasheet
626Kb / 36P
   TSC with Keypad Scanner and GPIO Expander
More results

Similar Description - AK4184A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4184 AKM-AK4184 Datasheet
608Kb / 36P
   TSC with Keypad Scanner and GPIO Expander
AK4184A AKM-AK4184A Datasheet
626Kb / 36P
   TSC with Keypad Scanner and GPIO Expander
logo
Analog Devices
ADP5585 AD-ADP5585 Datasheet
83Kb / 2P
   Keypad Decoder and I/O Expansion GPIO functions GPIO functions
Rev. Sp0
logo
Rohm
BU1850MUV ROHM-BU1850MUV Datasheet
414Kb / 18P
   GPIO Expander IC
BU8272GUW ROHM-BU8272GUW Datasheet
391Kb / 18P
   GPIO Expander IC
logo
Analog Devices
ADP5586 AD-ADP5586 Datasheet
612Kb / 44P
   Keypad Decoder and I/O Port Expander
REV. 0
ADP5588 AD-ADP5588 Datasheet
522Kb / 28P
   Keypad I/O Expander
REV. A
ADP5587 AD-ADP5587_1 Datasheet
347Kb / 24P
   Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller
REV. B
logo
Exar Corporation
XRA1402IG16-0B EXAR-XRA1402IG16-0B Datasheet
409Kb / 14P
   8-BIT SPI GPIO EXPANDER
logo
Analog Devices
ADP5587 AD-ADP5587 Datasheet
340Kb / 24P
   Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com