Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4203 Datasheet(PDF) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4203
Description  Stereo Cap-less LINE-Amp and Video-Amp
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4203 Datasheet(HTML) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK4203 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK4203 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK4203 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4203 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4203 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4203 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4203 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4203 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4203 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
[AK4203]
MS1376-J-00
2012/02
- 5 -
絶対最大定格
(VSS1=VSS2 = 0V; Note 1)
Parameter
Symbol
min
max
Unit
Power Supply
VDD1
VDD2
-0.3
4.0
V
Input Current (any pins except for supplies)
IIN
-
±10
mA
Audio Input Voltage
(Note 4)
VINA
VEE -0.3
VDD1 +0.3
V
Video Input Voltage
VINV
-0.3
VDD2 +0.3
V
Ambient Operating Temperature
Ta
-20
85
°C
Storage Temperature
Tstg
-65
150
°C
Note 1. 電圧はすべてグランドピンに対する値です。
Note 2. VSS1, VSS2 は同じアナロググランドに接続して下さい。
Note 3. VDD1 と VDD2 は同じ電位にして下さい。
Note 4. VEE: VEE pin voltage.
VEEは内蔵する負電源発生回路により生成されます。
VEE電圧は-VDD1+0.2V(typ.)です。
注意: この値を超えた条件で使用した場合、デバイスを破壊することがあります。
また通常の動作は保証されません。
推奨動作条件
(VSS1 = VSS2 = 0V)
Parameter
Symbol
min
typ
max
Unit
Power Supply
VDD1
VDD2
3.0
3.0
3.3
3.3
3.6
3.6
V
V
Note 3. VDD1とVDD2は同じ電位にして下さい。
注意: 本データシートに記載されている条件以外のご使用に関しては、当社では責任負いかねますので
十分ご注意下さい。
電気特性
(Ta=25
°C; VDD1= VDD2 = 3.3V; VSS1= VSS2 = 0V)
Power Supplies
Parameter
min
typ
max
Unit
Power Supply
(VDD1+VDD2)
Normal Operation (Note 5)
18
30
mA
Note 5. 無入力、無負荷。


Similar Part No. - AK4203

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4203 AKM-AK4203 Datasheet
244Kb / 14P
   Stereo Cap-less LINE-Amp and Video-Amp
AK4203ET AKM-AK4203ET Datasheet
244Kb / 14P
   Stereo Cap-less LINE-Amp and Video-Amp
More results

Similar Description - AK4203

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4203 AKM-AK4203 Datasheet
244Kb / 14P
   Stereo Cap-less LINE-Amp and Video-Amp
AK4204 AKM-AK4204 Datasheet
310Kb / 13P
   Stereo Cap-less LINE-Amp and Video-Amp
AK4712 AKM-AK4712 Datasheet
454Kb / 30P
   Stereo Cap-less LINE-Amp and HD Video-Amp
AK4201 AKM-AK4201_11 Datasheet
223Kb / 14P
   Stereo Cap-less HP-Amp
AK4201 AKM-AK4201 Datasheet
243Kb / 13P
   Stereo Cap-less HP-Amp
AK4955 AKM-AK4955 Datasheet
1Mb / 117P
   24bit Stereo CODEC with MIC/SPK/Cap-less VIDEO-AMP/ LDO & DSP
AK4950 AKM-AK4950 Datasheet
976Kb / 106P
   24bit Stereo CODEC with MIC/SPK/Cap-less VIDEO-AMP & mini DSP
AK4213 AKM-AK4213 Datasheet
768Kb / 38P
   Mono Class-D SPK-Amp with Stereo Cap-less HP-Amp
AK4254 AKM-AK4254 Datasheet
349Kb / 22P
   Capacitor-less Video Amp with 7:2 Video Switch
logo
Synaptics Incorporated.
CX20787 CONEXANT-CX20787 Datasheet
864Kb / 2P
   Cap-less Stereo class G
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com