Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BLUEM-G1X0 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # BLUEM-G1X0
Description  Bluetooth Module
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

BLUEM-G1X0 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BLUEM-G1X0 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers BLUEM-G1X0 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers BLUEM-G1X0 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers BLUEM-G1X0 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers BLUEM-G1X0 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers BLUEM-G1X0 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers BLUEM-G1X0 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers BLUEM-G1X0 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers BLUEM-G1X0 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
4
1. 개요
Blue M-G1x0 은 블루투스 모듈로서 Class 1 급의 무선통신출력 내는 제품입니다.
블루투스 표준 Serial Port Profile(SPP)를 내장하고 있어, 다른 블루투스 주변기기와 완벽히 호
환되어 무선통신 구현이 가능합니다.
사용자는 자신의 제품에서 무선 블루투스를 구현하기 위해 단순히 BlueM-G1x0 을 적용하여
자신의 제품회로와 연결하고 제공되는 프로토콜(AT 명령어)을 사용하여 블루투스를 손쉽게 제
어할 수 있습니다.
BlueM-G1x0은 Class 1 블루투스 통신출력을 지원하여 통상적으로 100m~1Km의 도달거리를
지원합니다.
또한 BlueM-G1x0은 사용자 제품과의 통신을 위하여 UART, I²C 통신방식을 지원합니다.
BlueM-G1x0은 블루투스 v.2.0 스펙을 만족하는 SPP 펌웨어를 기본적으로 내장합니다.
이 SPP펌웨어는 사용자(제조업체)가 블루투스를 이용한 시리얼 무선통신을 구현함에 있어 블
루투스에 관한 기술적으로 지식이 없어도 간단한 연결과 내장된 프로토콜(AT 명령어)만을 이
용하여 무선을 구현할 수 있습니다.
1.1 특징
블루투스 클래스 1 출력
블루투스 v2.0+EDR 사양 완벽 호환
통상 출력 : +18dBm
수신 감도 : -85dBm (0.1% BER)
크기 : 25.5 x 18 x 2.6mm
동작 온도 범위 : -40℃ ~ +80℃
내장형 8Mbit 플래쉬 메모리
UART 인터페이스
I²C 인터페이스(APPLE MFI 전용)
802.11 공존
내장 펌웨어: SPP (Serial Port Profile)
1.2 적용분야
장거리 고속 데이터 통신
컴퓨터/PDA
블루투스 시리얼 동글
블루투스 액세스 포인트
산업 자동화 장비
원격 검짐 장비
POS (Point-of-sales) 장비


Similar Part No. - BLUEM-G1X0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
BLUEM-G2X0 ETC-BLUEM-G2X0 Datasheet
478Kb / 14P
   Bluetooth Module
More results

Similar Description - BLUEM-G1X0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
PARANI-BCD100 ETC-PARANI-BCD100 Datasheet
774Kb / 22P
   Bluetooth Module
logo
Sony Corporation
CXN1010 SONY-CXN1010 Datasheet
184Kb / 21P
   Bluetooth Module
logo
BUDDIES TECHNOLOGY LIMI...
BLM211 BUDDIES-BLM211 Datasheet
302Kb / 15P
   Bluetooth Module
BTA256M BUDDIES-BTA256M Datasheet
260Kb / 17P
   Bluetooth Module
BTM312 BUDDIES-BTM312 Datasheet
960Kb / 23P
   Bluetooth Module
BTM512 BUDDIES-BTM512 Datasheet
990Kb / 23P
   Bluetooth Module
BTM8610 BUDDIES-BTM8610 Datasheet
970Kb / 23P
   Bluetooth Module
BTM8610M BUDDIES-BTM8610M Datasheet
939Kb / 22P
   Bluetooth Module
BTM8640 BUDDIES-BTM8640 Datasheet
975Kb / 24P
   Bluetooth Module
BTM8645M BUDDIES-BTM8645M Datasheet
927Kb / 23P
   Bluetooth Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com