Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

Q65110A4110 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # Q65110A4110
Description  Power TOPLED With Lens Enhanced Thin Film LED
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65110A4110 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  Q65110A4110 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH Q65110A4110 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH Q65110A4110 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH Q65110A4110 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65110A4110 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65110A4110 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65110A4110 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65110A4110 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65110A4110 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2011-07-19
2
LS E65F, LA E65F, LY E65F
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LA E65F-CADA-24-3B5A bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CA, CB,
oder DA enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA E65F-CADA-24-3B5A bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information). Z.B.: LS E65F-BACA-1-1
bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 5 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA E65F-CADA-24-3B5A bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B oder
-5A enthalten (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel).
E.g. LA E65F-CADA-24-3B5A means that only one group CA, CB or DA will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will
be shipped on any one reel. E.g. LA E65F-CADA-24-3B5A means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will
be shippable (see page 6 for explanation). E.g. LS E65F-BACA-1-3B5A means that the device will be shiped
within the specified limits as stated on page 5.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LA E65F-CADA-24-3B5A means that only 1 forward voltage group
-3B, -4A, -4B or -5A will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 6 for explanation).
Bestellinformation für Standardselektion
Ordering Information for Standard Selection
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke1) Seite 19
Luminous
Intensity1) page 19
I
F = 50 mA
IV (mcd)
Lichtstrom2) Seite 19
Luminous
Flux2) page 19
I
F = 50 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS E65F-BBDA-1-1
super-red
2240 … 5600
4480 (typ.)
Q65110A4106
LA E65F-CADA-24-3B5A
LA E65F-CBEA-24-3A4B
amber
2800 … 5600
3550 … 9000
4800 (typ.)
7170 (typ.)
Q65110A2335
Q65110A4104
LY E65F-CBDB-35-1
LY E65F-DAEB-46-1
yellow
3550 … 7100
4500 …11200
6070 (typ.)
8950 (typ.)
Q65110A6456
Q65111A1412


Similar Part No. - Q65110A4110

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
Q65110A4122 OSRAM-Q65110A4122 Datasheet
299Kb / 2P
   OLED DISPLAY SOLUTIONS
Q65110A4124 OSRAM-Q65110A4124 Datasheet
299Kb / 2P
   OLED DISPLAY SOLUTIONS
Q65110A4125 OSRAM-Q65110A4125 Datasheet
299Kb / 2P
   OLED DISPLAY SOLUTIONS
Q65110A4126 OSRAM-Q65110A4126 Datasheet
299Kb / 2P
   OLED DISPLAY SOLUTIONS
Q65110A4128 OSRAM-Q65110A4128 Datasheet
299Kb / 2P
   OLED DISPLAY SOLUTIONS
More results

Similar Description - Q65110A4110

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LAE65F OSRAM-LAE65F Datasheet
189Kb / 13P
   Power TOPLED With Lens Enhanced Thin Film LED
LBE63C OSRAM-LBE63C Datasheet
69Kb / 16P
   Power TOPLED with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON)
LYT64F-CADB-46-1 OSRAM-LYT64F-CADB-46-1 Datasheet
2Mb / 16P
   TOPLED Black Series Black package with lens, enhanced Thinfilm LED
LSE655 OSRAM-LSE655 Datasheet
168Kb / 14P
   Power TOPLED with Lens Hyper-Bright LED
LRW5SN OSRAM-LRW5SN Datasheet
618Kb / 17P
   Platinum DRAGON Enhanced thin film LED
LAE63F OSRAM-LAE63F_16 Datasheet
405Kb / 22P
   Power TOPLED Lens
LAE65F OSRAM-LAE65F_17 Datasheet
576Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
LAE65F-DUALBINNING OSRAM-LAE65F-DUALBINNING Datasheet
611Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
LA-E65F-CBEA-24 OSRAM-LA-E65F-CBEA-24 Datasheet
546Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
LS-E63B-BBCB-1-1-Z OSRAM-LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet
479Kb / 20P
   Power TOPLED Lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com