Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PGH75N16 Datasheet(PDF) 2 Page - National Instruments Corporation

Part # PGH75N16
Description  THYRISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NI [National Instruments Corporation]
Direct Link  http://www.NI.com
Logo NI - National Instruments Corporation

PGH75N16 Datasheet(HTML) 2 Page - National Instruments Corporation

  PGH75N16_15 Datasheet HTML 1Page - National Instruments Corporation PGH75N16_15 Datasheet HTML 2Page - National Instruments Corporation PGH75N16_15 Datasheet HTML 3Page - National Instruments Corporation PGH75N16_15 Datasheet HTML 4Page - National Instruments Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ダイオードブリッジ部(6 素子) Part of Diode Bridge(6 dies)
■電気的特性 Electrical Characteristics
項 目
Parameter
記 号
Symbol
条件
Conditions
特性値(最大)
MaximumValue
単位
Unit
ピーク逆電流
*1
PeakReverseCurrent
IRM
Tj=125℃, VRM=VRRM
5
mA
ピーク順電圧
*1
PeakForwardVoltage
VFM
Tj=25℃, IFM=75A
1.25
V
熱抵抗
ThermalResistance
Rth(j-c)
接合部―ケース間(トータル)
JunctiontoCase,Total
0.09
/W
*1:1 アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.
サイリスタ部(1素子) Part of Thyristor(1 die)
■最大定格 Maximum Rating
項 目
Parameter
記 号
Symbol
定格値
Max.RatedValue
単位
Unit
くり返しピークオフ電圧
*2
RepetitivePeakOff-StateVoltage
VDRM
1600
V
非くり返しピークオフ電圧
*2
Non-RepetitivePeakOff-StateVoltage
VDSM
1700
V
*2:逆電圧を印加しないこと Can not be Biased for Thyristor
項 目
Parameter
記号
Symbol
条件
Conditions
定格値
Max.RatedValue
単位
Unit
サージオン電流
SurgeOn-StateCurrent
I
SM
50Hz 正弦半波,1 サイクル,非くり返し
HalfSineWave,1Pulse,Non-Repetitive
1200
A
電流二乗時間績
ISquaredt
I2t
2~10ms
7200
A2
臨界オン電流上昇率
CriticalRateofRiseofTurned-OnCurrent
di/dt
VD=2/3VDRM, ITM = 2・Io, Tj=125℃
IG=200mA, diG/dt=0.2A/μs
100
A/μs
ピークゲート電力損失
PeakGatePower
PGM
5
W
平均ゲート電力損失
AverageGatePower
PG(AV)
1
W
ピークゲート電流
PeakGateCurrent
IGM
2
A
ピークゲート電圧
PeakGateVoltage
VGM
10
V
ピークゲート逆電圧
PeakGateReverseVoltage
VRGM
5
V
■電気的特性 Electrical Characteristics
項 目
Parameter
記 号
Symbol
条 件
Conditions
特性値(最大)
MaximumValue
単位
Unit
最小
Min
標準
Typ
最大
Max
ピークオフ電流
PeakOff-StateCurrent
IDM
Tj=125℃, VDM=VDRM
15
mA
ピークオン電圧
PeakOff-StateVoltage
VTM
Tj=25℃, ITM=75A
1.20
V
トリガゲート電流
GateCurrenttoTrigger
IGT
VD=6V, IT=1A
Tj=-40℃
200
mA
Tj= 25℃
100
Tj=125℃
50
トリガゲート電圧
GateVoltagetoTrigger
VGT
VD=6V, IT=1A
Tj=-40℃
4.0
V
Tj= 25℃
2.5
Tj=125℃
2.0
非トリガゲート電圧
GateNon-TriggerVoltage
VGD
Tj=125℃, VD=2/3VDRM
0.25
V
臨界オフ電圧上昇率
CriticalRateof RiseofOff-StateVoltage
dv/dt
Tj=125℃, VD=2/3VDRM
500
V/μs
ターンオフ時間
Turn-OffTime
tq
Tj=125℃, ITM=Io, VD=2/3VDRM
dv/dt=20V/μs, VR=100V, ‐di/dt= 20A/μs
150
μ
s
ターンオン時間
Turn-OnTime
tgt
Tj=25℃, VD=2/3VDRM, IT=3・IO
IG=200mA, diG/dt=0.2A/μs
6
μ
s


Similar Part No. - PGH75N16_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PGH75N16 NIEC-PGH75N16 Datasheet
424Kb / 4P
   THYRISTOR
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
PGH75N16 KSS-PGH75N16 Datasheet
1Mb / 9P
   Thyristor
More results

Similar Description - PGH75N16_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SanRex Corporation
SCA200AA SANREX-SCA200AA Datasheet
103Kb / 2P
   Thyristor/Thyristor, Thyristor/Diode
logo
International Rectifier
IRKU71 IRF-IRKU71 Datasheet
175Kb / 9P
   THYRISTOR/ THYRISTOR
logo
NXP Semiconductors
BTH151S PHILIPS-BTH151S Datasheet
44Kb / 6P
   Thyristor Thyristor
March 2001 Rev 1.001
logo
Vishay Siliconix
VS-VSKT15204PBF VISHAY-VS-VSKT15204PBF Datasheet
213Kb / 10P
   Thyristor/Thyristor
Revision: 11-Apr-14
logo
International Rectifier
IRK.105 IRF-IRK.105 Datasheet
225Kb / 8P
   THYRISTOR/ DIODE and THYRISTOR/ THYRISTOR
IRKH142-12 IRF-IRKH142-12 Datasheet
391Kb / 12P
   THYRISTOR/DIODE and THYRISTOR/THYRISTOR
logo
Vishay Siliconix
VS-VSK136PBF VISHAY-VS-VSK136PBF Datasheet
412Kb / 15P
   Thyristor/Diode and Thyristor/Thyristor
Revision: 11-Apr-14
logo
International Rectifier
IRKT91-14 IRF-IRKT91-14 Datasheet
240Kb / 10P
   THYRISTOR/ DIODE and THYRISTOR/ THYRISTOR
IRKT430-20 IRF-IRKT430-20 Datasheet
103Kb / 8P
   THYRISTOR / DIODE and THYRISTOR / THYRISTOR
IRKL26-08 IRF-IRKL26-08 Datasheet
157Kb / 8P
   THYRISTOR/ DIODE and THYRISTOR/ THYRISTOR
logo
Nell Semiconductor Co.,...
NKT800 NELLSEMI-NKT800 Datasheet
669Kb / 4P
   Thyristor/Diode and Thyristor/Thyristor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com