Electronic Components Datasheet Search |
|
TCH30A15-11A Datasheet(PDF) 1 Page - National Instruments Corporation |
|
TCH30A15-11A Datasheet(HTML) 1 Page - National Instruments Corporation |
|
1 / 1 page 30A Avg. Volts SBD 499 150 TCH30A15-11A ■OUTLINE DRAWING(mm) ■定格・特性曲線 ■APPROX. NET WEIGHT:1.45g JUNCTION CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE 接 合 容 量 特 性 TCH30A15/TCH30A15-11A (per Arm) Tj=2 5∞C,V m = 20m V RMS,f= 100 kHz ,Ty pica l V alue 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 REVERSE VOLTAGE (V) 逆 電 圧 (V) 50 100 200 500 1000 接 合 容 量 (pF) FIG.7 FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE 順 電 圧 特 性 TCH30A15/TCH30A15-11A (per Arm) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V) 瞬 時 順 電 圧 (V) 1 2 5 10 20 50 100 瞬 時 順 電 流 (A) Tj=25˚C Tj=150˚C FIG.1 AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION 平 均 逆 電 力 損 失 TCH30A15/TCH30A15-11A (Total) 040 80 120 160 REVERSE VOLTAGE (V) 逆 電 圧 (V) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 平 均 逆 電 力 損 失 (W) RECT 180∞ SINE WAVE FIG.4 AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE 平 均 順 電 流 − ケ ー ス 温 度 定 格 TCH30A15/TCH30A15-11A (Total) V RM= 150V 025 5075 100 125 150 CASE TEMPERATURE (˚C) ケ ー ス 温 度 (℃) 0 5 10 15 20 25 30 35 平 均 順 電 流 (A) SINE WAVE RECT 180˚ 0˚ 180˚ 通流角 CONDUCTION ANGLE θ FIG.5 SURGE CURRENT RATINGS サ ー ジ 順 電 流 定 格 TCH30A15/TCH30A15-11A f=50Hz,Sine Wave,Non-Repetitive,No Load 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 TIME (s) 時 間 (s) 0 50 100 150 200 250 300 サ | ジ 順 電 流 (A) 0.02s IFSM FIG.6 AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION 平 均 順 電 力 損 失 特 性 05 10 15 20 25 30 35 AVERAGE FORWARD CURRENT (A) 平 均 順 電 流 (A) 0 5 10 15 20 25 30 平 均 順 電 力 損 失 (W) TCH30A15/TCH30A15-11A (Total) SINE WAVE RECT 180˚ 0˚ 180˚ 通流角 CONDUCTION ANGLE θ FIG.2 PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE ピーク逆電流 − ピーク逆電圧特性 TCH30A15/TCH30A15-11A (per Arm) Tj= 150 ℃ 040 80 120 160 PEAK REVERSE VOLTAGE (V) ピ ー ク 逆 電 圧 (V) 10 20 50 100 ピ | ク 逆 電 流 (mA) FIG.3 ■電気的・熱的特性 Electrical/ Thermal Characteristics ■最大定格 Maximum Ratings Item Conditions Min. ピーク逆電流 Peak Reverse Current Tj=25℃, VRM=VRRM, 一素子あたり Per Diode − ピーク順電圧 Peak Forward Voltage Tj=25℃, IFM=15A, 一素子あたり Per Diode − 熱抵抗 Thermal Resistance 接合部・ケース間 Junction to Case − Typ. Max. Unit − 2 mA − 0.91 V − 1.5 ℃/W R th(j-c) Symbol I RM V FM Item Symbol Conditions くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage V RRM 150 平均整流電流 Average Rectified Forward Current I O Tc=103℃ 30 実効順電流 R.M.S. Forward Current I F(RMS) 33.3 保存温度範囲 Storage Temperature Range T stg −40∼+150 サージ順電流 Surge Forward Current I FSM 250 50Hz正弦全波,1サイクル,非くり返し 50Hz Full Sine Wave,1cycle, Non-repetitive Unit V 50Hz、正弦全波通電抵抗負荷 50Hz Full Sine Wave Resistive Load A A A ℃ 動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range T jw −40∼+150 ℃ |
Similar Part No. - TCH30A15-11A_15 |
|
Similar Description - TCH30A15-11A_15 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |