Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AN2399 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN2399
Description  RFID library for SR176 tag management with STR71x
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2399 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN2399 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2399 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2399 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2399 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2399 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2399 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2399 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2399 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2399 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
Contents
AN2399
2/22
Contents
1
File organization of the RFID library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Overview of radio frequency identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Operating ranges and applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.1
Close coupling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.2
Short range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3
Long range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.4
Extended or very long range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
ISO standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.1
ISO compatibility for ST devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5
ST short-range contactless memories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.1
SR176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.2
SRIX4K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.3
SRIX512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6
ST short range coupler: CRX14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7
Overview of RFID reader using STR710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.1
CRX14 demonstration kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.2
Interfacing with STR7xx using I2C peripheral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8
RFID library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8.1
RFID reader/writer: the application layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8.2
SR176 commands layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8.3
CRX14 commands layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8.4
I2C commands layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


Similar Part No. - AN2399

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
AN2390 STMICROELECTRONICS-AN2390 Datasheet
578Kb / 42P
   A flexible universal battery charger
AN2393 STMICROELECTRONICS-AN2393 Datasheet
608Kb / 35P
   Reference design: wide range 200W L6599-based
AN2394 STMICROELECTRONICS-AN2394 Datasheet
163Kb / 13P
   The purpose of this application note
More results

Similar Description - AN2399

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
UM0097 STMICROELECTRONICS-UM0097 Datasheet
2Mb / 229P
   STR71x firmware library
AN2100 STMICROELECTRONICS-AN2100 Datasheet
254Kb / 23P
   STR71x microcontroller power management
logo
Abracon Corporation
ART868X25275YZ25 ABRACON-ART868X25275YZ25 Datasheet
1Mb / 2P
   RFID Tag (Passive)
11.24.14
ART868X130903TX13 ABRACON-ART868X130903TX13 Datasheet
1Mb / 2P
   RFID Tag (Passive)
11.24.14
ART915X130930TX13 ABRACON-ART915X130930TX13 Datasheet
1Mb / 2P
   RFID Tag (Passive)
11.25.14
ART915X25275YZ25 ABRACON-ART915X25275YZ25 Datasheet
1Mb / 2P
   RFID Tag (Passive)
11.25.14
logo
SparkFun Electronics
COM-14325 SPARKFUN-COM-14325 Datasheet
76Kb / 1P
   RFID Tag (125kHz)
6-20-17
logo
AMIC Technology
A9210B AMICC-A9210B Datasheet
208Kb / 13P
   13.56MHz RFID TAG IC
A9212A AMICC-A9212A Datasheet
222Kb / 16P
   13.56MHz RFID TAG IC
logo
Advantech Co., Ltd.
RTLS-E7-TAG ADVANTECH-RTLS-E7-TAG Datasheet
194Kb / 1P
   RTLS tag for asset/equipment management
19-May-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com