Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AN4471 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN4471
Description  STEVAL-IME009V1 evaluation board based on the STHV800 high voltage pulser
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN4471 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN4471 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN4471 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN4471 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN4471 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN4471 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN4471 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN4471 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN4471 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN4471 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 39 page
background image
Contents
AN4471
2/39
DocID026197 Rev 1
Contents
1
Board features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Getting started . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Hardware layout and configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.1
Power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2
MCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.3
SPI Flash memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.4
FPGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.4.1
Stored patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4.2
Pattern program 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4.3
Pattern Program 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4.4
Pattern Program 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.4.5
Pattern Program 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.4.6
Pattern Program 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.5
STHV800 stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.6
Operating supply conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4
Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.1
Power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2
Power-up sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3
MCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.4
SPI Flash memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.5
FPGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5
Schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38


Similar Part No. - AN4471

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
AN4470 STMICROELECTRONICS-AN4470 Datasheet
1Mb / 20P
   The STPM3x application calibration
AN4472 STMICROELECTRONICS-AN4472 Datasheet
6Mb / 44P
   STEVAL-IME008V1 evaluation board based on the STHV749 transmission pulser
logo
Freescale Semiconductor...
AN4473 FREESCALE-AN4473 Datasheet
8Mb / 2P
   Dual 6.0 m high-side switch
AN4473 FREESCALE-AN4473 Datasheet
8Mb / 2P
   Dual 10 m high-side switch
AN4473 FREESCALE-AN4473 Datasheet
8Mb / 2P
   Dual 16 mOhm High-Side Switch
More results

Similar Description - AN4471

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
AN4472 STMICROELECTRONICS-AN4472 Datasheet
6Mb / 44P
   STEVAL-IME008V1 evaluation board based on the STHV749 transmission pulser
AN3961 STMICROELECTRONICS-AN3961 Datasheet
2Mb / 46P
   STEVAL-IME003V1 demonstration board based on the STHV748 ultrasound pulser
STEVAL-IFV002V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-IFV002V1 Datasheet
156Kb / 6P
   STEVAL-IFV002V1 IPCAM extension board based on the STM32F107VC
UM1477 STMICROELECTRONICS-UM1477 Datasheet
1,013Kb / 22P
   The STEVAL-IFN004V1 is a demonstration board based
STEVAL-TLL001V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-TLL001V1 Datasheet
66Kb / 4P
   White LED controller evaluation board based on the STLD40D
October 2008 Rev 1
UM1737 STMICROELECTRONICS-UM1737 Datasheet
480Kb / 14P
   How to use the product evaluation board STEVAL-ISQ014V1
STEVAL-LNBH02 STMICROELECTRONICS-STEVAL-LNBH02 Datasheet
240Kb / 4P
   Power supply evaluation board for LNB based on the LNBH25S
September 2016 Rev 1
STEVAL-AETKT1V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-AETKT1V1 Datasheet
244Kb / 5P
   High voltage bidirectional current sense amplifier evaluation kit based on the
Rev 1 - March 2020
STEVAL-LNBH01 STMICROELECTRONICS-STEVAL-LNBH01 Datasheet
266Kb / 4P
   Power supply evaluation board for LNB based on the LNBH25LS
September 2016 Rev 1
STEVAL-LNBH04 STMICROELECTRONICS-STEVAL-LNBH04 Datasheet
254Kb / 4P
   Power supply evaluation board for LNB based on the LNBH26LS
September 2016 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com