Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AZ2732-510-51 Datasheet(PDF) 2 Page - ZETTLER Electronics

Part # AZ2732-510-51
Description  Technische Daten
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ZETTLER [ZETTLER Electronics]
Direct Link  http://www.zettlerelectronics.com
Logo ZETTLER - ZETTLER Electronics

AZ2732-510-51 Datasheet(HTML) 2 Page - ZETTLER Electronics

  AZ2732-510-51 Datasheet HTML 1Page - ZETTLER Electronics AZ2732-510-51 Datasheet HTML 2Page - ZETTLER Electronics AZ2732-510-51 Datasheet HTML 3Page - ZETTLER Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Spulendaten
Spulenspannungen
siehe Tabellen Bestellangaben
Rückfallspannung
> 10 % UNenn
Ansprechleistung
Standar drelais
ca. 360 mW
Sensitive Relais
ca. 280 mW
Ansprechzeit / Rückfallzeit bei UNenn
typ. 7 / 2 ms
Thermische Dauerbelastbarkeit der Spule bei TU = 20 °C, Kaltleistung
1,7 W
Zulässige Spulentemperatur
110 °C
Kontakte
Kontaktar t, wahlweise
2 Wechsler, 2 Schließer, 2 Öffner
Kontaktmaterial, wahlweise
AgCdO oder AgCu vergoldet
Kontaktkraft
ca. 12 cN
Kontaktabstand
ca. 0,3 mm
Schaltleistung, ohmsche Last
Wechselspannung
Gleichspannung
U, I, P
max. 250 V, 6 A, 1500 VA max. 250 V, 0,4 A, 100 W
max. 60 V, 0,7 A, 42 W
max. 24 V, 6 A, 144 W
Mindestschaltleistung
mit AgCdO 10 W
mit AgCu vergoldet 2 W
Für kleinere Schaltleistungen bitten wir anzufragen.
Lebensdauer (Schaltspiele)
mechanisch
3 x 107
elektrisch (AC 250 V, 6A, ohmsche Last)
2 x 105
Schalthäugkeit bei max. Kontaktlast
max. 10/min
Isolation
Isolationsaufbau nach VDE 0110/02.79, Gruppe C
AC 250 V, DC 300 V
Isolationswiderstand bei 50 % RF und DC 500 V
> 10 4 M
Prüfspannung, Spule-Kontakt
4000 Ve
Prüfspannung, Kontaktset-Kontaktset
2500 Ve
Luft- und Kriechstrecken, Spule-Kontakt
≥ 8mm
(für Schutzklasse II, z.B. nach VDE 0631/0700)
Kriechstr omfestigkeit des Kontaktträgers
PTI 250
nach DIN IEC 112 / VDE 0303 T1 / 06.84
Br ennbarkeitsklasse nach UL-94
V-0
Allgemeine Daten
Stoßfestigkeit
je nach Einbaulage 20 ... 50 g
hierbei t u <10 µs(t u = Kontaktunterbrechungszeit)
Vibrationsfestigkeit bei Doppelamplitude 1,5 mm
bis 55 Hz
hierbei t u <10 µs
Umgebungstemperatur (TU)
- 40 ... +70 °C
Gehäuseschutzart nach DIN VDE 0470
bei AZ 732 / AZ 2732
IP 40 / IP 67
(Prüfung ähnlich DIN IEC 68 Teil 2-17, Methode Qc2)
B x H x T bei AZ 732 (AZ 2732)
28 x 26 (26,5) x 12,5 mm
Gewicht
ca. 20 g
Steckfassung
B x H x T
31 x 9 x 12,7 mm
Einbauhöhe / -breite mit Fassung, Relais und Haltebügel
Haltebügel aus Metall MH 25-2
max. 39,0 /35,5 mm
Haltebügel aus Kunststoff MP 25-2
max. 38,5 /34,5 mm
Bestellbezeichnung
Fassung
EC 50
Haltebügel aus Metall
MH 25-2
Haltebügel aus Kunststoff
MP 25-2
Betriebsspannungsbereich bei
anderen Umgebungstemperaturen
Der Betriebsspannungsbereich
Umin -Umax bezieht sich auf eine
Umgebungstemperatur von 20 °C.
Für andere Temperaturen können die
Grenzspannungen Umin -Umax nach
folgender Formel umgerechnet
werden:
1. Ohne Eigenerwärmung der Spule -
Umin (TU)=Umin (20 °C) x K1 (TU)
2. Mit betriebswarmer Spule nach
Erregung mit Nennspannung -
Standardrelais:
Umin (TU)=Umin (20 °C) x K3 (TU)
Sensitive Relais:
Umin (TU)=Umin (20 °C) x K4 (TU)
3. Umax (TU)=Umax(20 °C) x K2 (TU)
TU = Umgebungstemperatur,
K1-4 = Korrekturfaktor, siehe Diagramm
Löt- und Waschhinweise
Lötbadtemperatur
max. 270 °C
Lötzeit
max. 5 s
Nur für AZ 2732
Das Relais kann mit fast allen gängi-
gen Reinigungsmitteln (z.B. Wasser
mit Netzmitteln, Isopropylalkohol und
deren handelsüblichen Mischungen)
gewaschen werden.
Nicht anwendbar sind: Aceton,
Äthylacetat sowie wäßrige Alkalien
(Laugen) und Phenolverbindungen.
Zulässige Beanspruchungen:
Waschtemperatur
max. 50 °C
Ultraschalldruck
max. 0,5 bar
Ultraschalleinwirkung
max. 5 min
Die Dichtigkeit ist für alle üblichen
Befluxungs-, Löt-, Reinigungs- und
Waschvorgänge einer Flachbau-
gruppen-Fertigung gewährleistet, für
Waschvorgänge auch in untergetauch-
tem Zustand.
Technische Daten
Relais AZ 732 / 2732
Überspannungskategorie (250 VAC)
III
Verschmutzungsgrad
3
Discontinuation Notice
Discontinuation date:
30.06.2016
Date of last order:
27.11.2015
Recommended replacement:
AZ 742 / AZ 743


Similar Part No. - AZ2732-510-51

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
American Zettler, Inc.
AZ2732-510-52 AZETTLER-AZ2732-510-52 Datasheet
96Kb / 2P
   MINIATURE POWER RELAY
More results

Similar Description - AZ2732-510-51

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ZETTLER Electronics
AZ2692 ZETTLER-AZ2692 Datasheet
227Kb / 3P
   Technische Daten
AZ693 ZETTLER-AZ693 Datasheet
189Kb / 3P
   Technische Daten
AZ692 ZETTLER-AZ692 Datasheet
227Kb / 3P
   Technische Daten
logo
List of Unclassifed Man...
U4085B ETC1-U4085B Datasheet
229Kb / 7P
   Technische Daten Technical Data
logo
Infineon Technologies A...
SP000090627 INFINEON-SP000090627 Datasheet
132Kb / 2P
   Technische Information
2014-05-05 Revision: 3.0
SP000096566 INFINEON-SP000096566 Datasheet
128Kb / 2P
   Technische Information
2012-05-05 Revision: 3.0
logo
OSRAM GmbH
LCWJNSH.PC-BRBT-5H7I-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BRBT-5H7I-1 Datasheet
2Mb / 20P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF400R33KF2C INFINEON-FF400R33KF2C Datasheet
451Kb / 8P
   Technische Information
2013-02-11 revision:2.1
logo
eupec GmbH
D1441SX60T EUPEC-D1441SX60T Datasheet
140Kb / 5P
   Technische Information
2000-04-10
logo
Infineon Technologies A...
F475R06W1E3 INFINEON-F475R06W1E3 Datasheet
795Kb / 9P
   Technische Information
2013-10-03 revision:3.0
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com