Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

JFQ Datasheet(PDF) 7 Page - jb Capacitors Company

Part # JFQ
Description  Box Type Double Sided Met Polypropylene Film Capacitor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JBCAPACITORS [jb Capacitors Company]
Direct Link  http://www.jbcapacitors.com
Logo JBCAPACITORS - jb Capacitors Company

JFQ Datasheet(HTML) 7 Page - jb Capacitors Company

  JFQ Datasheet HTML 1Page - jb Capacitors Company JFQ Datasheet HTML 2Page - jb Capacitors Company JFQ Datasheet HTML 3Page - jb Capacitors Company JFQ Datasheet HTML 4Page - jb Capacitors Company JFQ Datasheet HTML 5Page - jb Capacitors Company JFQ Datasheet HTML 6Page - jb Capacitors Company JFQ Datasheet HTML 7Page - jb Capacitors Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Box Type Double Sided Met Polypropylene Film Capacitor – JFQ
Web-site: www.jbcapacitors.com
E-mail: info@jbcapacitors.com
Tel : (852)2790 5091
Fax: (852)8169 8283
(µF)
1600VDC(650VAC)
2000VDC(700VAC)
P:15.0
P:22.5
P:27.5
P:15.0
P:22.5
P:27.5
W
H
T
W
H
T
W
H
T
W
H
T
W
H
T
W
H
T
0.00033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00039
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00047
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00068
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
0.00075
18.0
11.0
5.0
18.0
11.0
5.0
0.00082
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0010
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0012
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0015
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0022
18.0
11.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0027
18.0
18.0
12.0
11.0
6.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
12.0
6.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0033
18.0
18.0
12.0
11.0
6.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
12.0
6.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0039
18.0
18.0
13.5
11.0
7.5
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
18.0
13.5
12.0
7.5
6.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0047
18.0
18.0
14.5
11.0
8.5
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
18.0
14.5
12.0
8.5
6.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0056
18.0
18.0
14.5
11.0
8.5
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
18.0
14.5
13.5
8.5
7.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0068
18.0
18.0
16.0
11.0
10.0
5.0
--
--
--
--
--
--
18.0
18.0
16.0
13.5
10.0
7.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.0082
18.0
18.0
16.0
12.0
10.0
6.0
--
--
--
--
--
--
18.0
18.0
16.0
14.5
10.0
8.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.010
18.0
18.0
19.0
12.0
11.0
6.0
--
--
--
--
--
--
18.0
18.0
19.0
16.0
11.0
10.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.012
18.0
18.0
19.0
13.5
11.0
7.5
--
--
--
--
--
--
18.0
18.0
19.0
16.0
11.0
10.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
0.015
18.0
13.5
7.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
18.0
19.0
11.0
26.5
16.0
7.0
--
--
--
0.018
18.0
14.5
8.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
--
--
--
26.5
16.0
7.0
--
--
--
0.022
18.0
14.5
8.5
26.5
15.0
6.0
--
--
--
--
--
--
26.5
17.0
8.5
32.0
18.0
9.0
0.027
18.0
16.0
10.0
26.5
15.0
6.0
--
--
--
--
--
--
26.5
18.5
10.0
32.0
18.0
9.0
0.033
18.0
19.0
11.0
26.5
16.0
7.0
--
--
--
--
--
--
26.5
18.5
10.0
32.0
18.0
9.0
0.039
--
--
--
26.5
17.0
8.5
32.0
18.0
9.0
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
20.0
11.0
0.047
--
--
--
26.5
18.5
10.0
32.0
18.0
9.0
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
20.0
11.0
0.056
--
--
--
26.5
18.5
10.0
32.0
18.0
9.0
--
--
--
--
--
--
32.0
22.0
13.0
0.068
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
18.0
9.0
--
--
--
--
--
--
32.0
22.0
13.0
0.082
--
--
--
26.5
22.0
12.0
32.0
20.0
11.0
--
--
--
--
--
--
32.0
24.5
15.0
0.10
--
--
--
--
--
--
32.0
20.0
11.0
--
--
--
--
--
--
32.0
28.0
14.0
0.12
--
--
--
--
--
--
32.0
22.0
13.0
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
0.15
--
--
--
--
--
--
32.0
24.5
15.0
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
0.18
--
--
--
--
--
--
32.0
24.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.27
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
--
--
--
--
--
--
32.0
33.0
18.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.


Similar Part No. - JFQ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
jb Capacitors Company
JFQ JBCAPACITORS-JFQ Datasheet
214Kb / 3P
   High Voltage Box Type Met Polypropylene Film Capacitor
JFQ JBCAPACITORS-JFQ_16 Datasheet
350Kb / 4P
   High Voltage Box Type Met Polypropylene Film Capacitor
JFQ JBCAPACITORS-JFQ_18 Datasheet
214Kb / 3P
   High Voltage Box Type Met Polypropylene Film Capacitor
More results

Similar Description - JFQ

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
jb Capacitors Company
JFM JBCAPACITORS-JFM_15 Datasheet
271Kb / 2P
   Box Type Met Polypropylene Film Capacitor
JFM JBCAPACITORS-JFM_17 Datasheet
284Kb / 2P
   Box Type Met Polypropylene Film Capacitor
JFYE JBCAPACITORS-JFYE_16 Datasheet
556Kb / 2P
   Box Type Met Polypropylene Film Capacitor
JFYE JBCAPACITORS-JFYE Datasheet
526Kb / 2P
   Box Type Met Polypropylene Film Capacitor
JFQ JBCAPACITORS-JFQ_16 Datasheet
350Kb / 4P
   High Voltage Box Type Met Polypropylene Film Capacitor
JFQ JBCAPACITORS-JFQ_18 Datasheet
214Kb / 3P
   High Voltage Box Type Met Polypropylene Film Capacitor
JFD JBCAPACITORS-JFD_17 Datasheet
279Kb / 2P
   Box Type Met Polyester Film Capacitor
JFD JBCAPACITORS-JFD_15 Datasheet
271Kb / 2P
   Box Type Met Polyester Film Capacitor
JFL JBCAPACITORS-JFL_15 Datasheet
171Kb / 2P
   Met Polypropylene Film Capacitor
JFL JBCAPACITORS-JFL_17 Datasheet
179Kb / 2P
   Met Polypropylene Film Capacitor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com