Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

NFSW757D-V1M3 Datasheet(PDF) 8 Page - NICHIA CORPORATION

Part # NFSW757D-V1M3
Description  Built-in ESD Protection Device
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Direct Link  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NFSW757D-V1M3 Datasheet(HTML) 8 Page - NICHIA CORPORATION

Back Button NFSW757D-V1M3 Datasheet HTML 4Page - NICHIA CORPORATION NFSW757D-V1M3 Datasheet HTML 5Page - NICHIA CORPORATION NFSW757D-V1M3 Datasheet HTML 6Page - NICHIA CORPORATION NFSW757D-V1M3 Datasheet HTML 7Page - NICHIA CORPORATION NFSW757D-V1M3 Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NFSW757D-V1M3 Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION NFSW757D-V1M3 Datasheet HTML 10Page - NICHIA CORPORATION NFSW757D-V1M3 Datasheet HTML 11Page - NICHIA CORPORATION NFSW757D-V1M3 Datasheet HTML 12Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
NICHIA STS-DA1-3080B <Cat.No.141201>
7
PACKAGING - TAPE & REEL
Nichia
LED
STS-DA7-0006C
Nxxxxxxx
ラベル
Label
ラベル
Label
管理番号
No.
Reel
リール
熱シール
Seal
Moisture-proof Bag
アルミ防湿袋
RoHS
Nxxxxxxx
XXXX LED
*******
NICHIA CORPORATION 491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN
TYPE
LOT
QTY.
YMxxxx-RRR
PCS
RoHS
Nxxxxxxx
XXXX LED
*******
RRR
PCS
TYPE
RANK
QTY.
NICHIA CORPORATION
491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN
Reels are shipped with desiccants in heat-sealed moisture-proof bags.
シリカゲルとともにリールをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。
Desiccants
シリカゲル
Moisture-proof bags are packed in cardboard boxes
with corrugated partitions.
アルミ防湿袋を並べて入れ、ダンボールで仕切ります。
ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。
*
輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。
*
取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。
*
Using the original package material or equivalent in transit is recommended.
Do not expose to water. The box is not water-resistant.
Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products.
Products shipped on tape and reel are packed in a moisture-proof bag.
They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation.
* 本製品はテーピングしたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。
If not provided, it will not be indicated on the label.
******* is the customer part number.
客先型名が設定されていない場合は空白です。
* 客先型名を*******で示します。
参照して下さい。
For details, see "LOT NUMBERING CODE"
in this document.
* ロット表記方法についてはロット番号の項を
The label does not have the RANK field for
un-ranked products.
* ランク分けがない場合はランク表記はありません。


Similar Part No. - NFSW757D-V1M3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NICHIA CORPORATION
NFSW757D-V1M2 NICHIA-NFSW757D-V1M2 Datasheet
295Kb / 18P
   Built-in ESD Protection Device
More results

Similar Description - NFSW757D-V1M3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NICHIA CORPORATION
NFCLL036B-M3 NICHIA-NFCLL036B-M3 Datasheet
414Kb / 17P
   Built-in ESD Protection Device
NC2W170B NICHIA-NC2W170B Datasheet
346Kb / 18P
   Built-in ESD Protection Device
NTCWS024B-M2 NICHIA-NTCWS024B-M2 Datasheet
493Kb / 17P
   Built-in ESD Protection Device
NVCWL024Z NICHIA-NVCWL024Z Datasheet
495Kb / 26P
   Built-in ESD Protection Device
NVELJ048Z-M2 NICHIA-NVELJ048Z-M2 Datasheet
403Kb / 17P
   Built-in ESD Protection Device
NF2W385AR NICHIA-NF2W385AR Datasheet
518Kb / 24P
   Built-in ESD Protection Device
NFCLJ108B-V1M2 NICHIA-NFCLJ108B-V1M2 Datasheet
468Kb / 18P
   Built-in ESD Protection Device
NFCWL036B-V1 NICHIA-NFCWL036B-V1 Datasheet
659Kb / 27P
   Built-in ESD Protection Device
NCSE219B-V1 NICHIA-NCSE219B-V1 Datasheet
459Kb / 18P
   Built-in ESD Protection Device
NCSG219B-V1 NICHIA-NCSG219B-V1 Datasheet
450Kb / 18P
   Built-in ESD Protection Device
NFCWJ108B-V1M3 NICHIA-NFCWJ108B-V1M3 Datasheet
468Kb / 18P
   Built-in ESD Protection Device
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com