Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SG2C06 Datasheet(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Part # SG2C06
Description  PWB direct mount type
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Direct Link  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SG2C06 Datasheet(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  SG2C06 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SG2C06 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SG2C06は、高出力赤外発光ダイオードと高感度フォトトランジス
タを組合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出
に適した汎用インタラプタです。
SG2C06 is a transmission type photointerrupter, combined high power
infrared LED with high sensitive phototransistor, suitable for highly
presice position sensing.
特長 FEATURES
用途 APPLICATIONS
プリンタ、複写機
Printer, Copier
最大定格 MAXIMUM RATINGS
Item
Symbol Rating
Unit
動作温度
保存温度
半田付温度
Topr.
Tstg.
Tsol.
-20~+85
-30~+85
260
(Ta=25℃)
Operating Temp.
Storage Temp.
Soldering Temp.
100
mW
5
V
60
mA
許容損失
順電流
逆電圧
*1. パルス幅:tw≦100μs 周期:T=10ms
氷結、結露の無き事
ケース端面より1mm離れた所でt≦5s
Pulse width: tw≦100μs Period: T=10ms
No icebound or dew
For max. 5 seconds at the position of 1mm from the resin edge
*2.
Power Dissipation
Forward Current
Reverse Voltage
*2
*2
*3
入力
Input
出力
Output
PD
IF
VR
100
30
40
V
mW
mA
*3.
パルス順電流
コレクタ損失
コレクタ電流
コレクタ-エミッタ間電圧
エミッタ-コレクタ間電圧
Pulse Forward Current
Collector Power Dissipation
Collector Current
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Collector Voltage
*1
Pc
Ic
IFP
VCEO
VECO
1
5
A
V
ギャップ幅 : 20mm
基板直付けタイプ
位置決めBoss付き
Gap width : 20mm
PWB direct mount type
With the installation positioning boss
電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS
Item
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
1.2
(Ta=25℃)
1
5
1.4
10
100
0.4
4
4
0.4
──
─10
940
順電圧
逆電流
Forward Voltage
Reverse Current
入力
Input
出力
Output
伝達特性
Trans-
mission
VF
IR
V
μA
ピーク発光波長
暗電流
光電流
漏れ電流
コレクタ-エミッタ間飽和電圧
応答時間(立ち上がり)
応答時間(立ち下がり)
Peak Wavelength
Collector Dark Current
Light Current
Leakage Current
C-E Saturation Voltage
Rise Time
Fall Time
λp
tr
tf
ICEOD
ICEO
IC
VCE(sat)
IF=20mA
VR=5V
Vce=10V, EV=0 lx
VcE=5V, IF=20mA (Non-Shading)
VcE=5V, IF=20mA (Shading)
IF=20mA, IC=0.1mA
Vcc=5V, IC=2mA, RL=100Ω
nm
nA
mA
μA
V
μs
μs
IF=20mA
0.15
880
ピーク感度波長
Peak Sense Wavelength
λp
nm
PHOTOINTERRUPTER
Aug.2014
フォトインタラプタ
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命の上、内容の確認をお願い致します。
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, please refer to the latest specifications.
SG2C06
Emitter
Anode
Collector
Cathode
2
3
4
1
外形寸法 DIMENSIONS(Unit : mm)


Similar Part No. - SG2C06

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SG2C02 KODENSHI-SG2C02 Datasheet
152Kb / 3P
   PWB direct mount type
SG2C05 KODENSHI-SG2C05 Datasheet
163Kb / 3P
   PWB direct mount type
SG2C09-S KODENSHI-SG2C09-S Datasheet
166Kb / 3P
   PWB direct mount type
More results

Similar Description - SG2C06

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SG2C02 KODENSHI-SG2C02 Datasheet
152Kb / 3P
   PWB direct mount type
SG2C05 KODENSHI-SG2C05 Datasheet
163Kb / 3P
   PWB direct mount type
SG282 KODENSHI-SG282 Datasheet
155Kb / 2P
   PWB direct mount type
SG288 KODENSHI-SG288 Datasheet
263Kb / 2P
   PWB direct mount type
SG2C11 KODENSHI-SG2C11 Datasheet
154Kb / 2P
   PWB direct mount type
LG226L KODENSHI-LG226L Datasheet
149Kb / 2P
   PWB direct mount type
SG2C09-S KODENSHI-SG2C09-S Datasheet
166Kb / 3P
   PWB direct mount type
SG2C10 KODENSHI-SG2C10 Datasheet
167Kb / 3P
   PWB direct mount type
SG-105LF KODENSHI-SG-105LF Datasheet
155Kb / 3P
   PWB direct mount type
SG238V KODENSHI-SG238V Datasheet
143Kb / 2P
   PWB direct mount type
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com