Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

ISO2H823V25 Datasheet(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Part # ISO2H823V25
Description  Galvanic Isolated 8 Channel High-Side Switch
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

ISO2H823V25 Datasheet(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  ISO2H823V25 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG ISO2H823V25 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG ISO2H823V25 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG ISO2H823V25 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG ISO2H823V25 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG ISO2H823V25 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG ISO2H823V25 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG ISO2H823V25 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG ISO2H823V25 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 82 page
background image
ISOFACE™
ISO2H823V2.5
Datasheet
5
Revision 2.0, 2015-02-12
4.4.1
Burst Robustness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.4.2
RFCM-Robustness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.5
Application Hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.5.1
Layout Recommendations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5
Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.1
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2
Operating Conditions and Power Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.3
Load Switching Capabilities and Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.4
Output Protection Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.5
Electrical Characteristics µController Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.6
Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.7
Isolation and Safety-Related Specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.8
Reliability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.9
Typical Performance Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6
µController Interface Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.1
User Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7
Package : Outlines and Marking Pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80


Similar Part No. - ISO2H823V25

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
ISO2H823V2.5 INFINEON-ISO2H823V2.5 Datasheet
2Mb / 82P
   Galvanic Isolated 8 Channel High-Side Switch
Revision 2.0, 2015-02-12
More results

Similar Description - ISO2H823V25

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
ISO1H811G INFINEON-ISO1H811G_14 Datasheet
1Mb / 21P
   Galvanic Isolated 8 Channel High-Side Switch
Revision 2.5, 2014-10-17
ISO1H815G INFINEON-ISO1H815G_14 Datasheet
1Mb / 21P
   Galvanic Isolated 8 Channel High-Side Switch
Revision 2.4, 2014-10-20
ISO1H816G INFINEON-ISO1H816G_14 Datasheet
1Mb / 23P
   Galvanic Isolated 8 Channel High-Side Switch
Revision 2.4, 2014-10-20
ISO2H823V2.5 INFINEON-ISO2H823V2.5 Datasheet
2Mb / 82P
   Galvanic Isolated 8 Channel High-Side Switch
Revision 2.0, 2015-02-12
ISO1H812G INFINEON-ISO1H812G_14 Datasheet
1Mb / 23P
   Galvanic Isolated 8 Channel High-Side Switch
Revision 2.6, 2014-10-17
logo
Semtech Corporation
TS13101 SEMTECH-TS13101 Datasheet
555Kb / 10P
   Galvanic Isolated Latching 60V Power Load Switch
logo
STMicroelectronics
ISO8200B STMICROELECTRONICS-ISO8200B Datasheet
1Mb / 33P
   Galvanic isolated octal high-side smart power solid state relay
ISO8200BQ STMICROELECTRONICS-ISO8200BQ Datasheet
1Mb / 37P
   Galvanic isolated octal high-side smart power solid state-relay
April 2017 Rev 4
logo
Semtech Corporation
TS13001 SEMTECH-TS13001 Datasheet
125Kb / 10P
   Galvanic Isolated Blocking 56V Power Load Switch
logo
Infineon Technologies A...
ISO1H801G INFINEON-ISO1H801G Datasheet
1Mb / 19P
   Coreless Transformer Isolated Digital Output 8 Channel 0.625A High-Side Switch
Version 2.3, Sep 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com