Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

S6045 Datasheet(PDF) 1 Page - Hamamatsu Corporation

Part # S6045
Description  鵝롦릇佯╊퓗?겹궭?ㅳ깤??800 nm躍?뵪APD
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMAMATSU [Hamamatsu Corporation]
Direct Link  http://www.hamamatsu.com
Logo HAMAMATSU - Hamamatsu Corporation

S6045 Datasheet(HTML) 1 Page - Hamamatsu Corporation

  S6045_15 Datasheet HTML 1Page - Hamamatsu Corporation S6045_15 Datasheet HTML 2Page - Hamamatsu Corporation S6045_15 Datasheet HTML 3Page - Hamamatsu Corporation S6045_15 Datasheet HTML 4Page - Hamamatsu Corporation S6045_15 Datasheet HTML 5Page - Hamamatsu Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Si APD
S6045/S12060シリーズ
低温度係数タイプ、
800 nm帯用APD
浜松ホトニクス株式会社
1
降伏電圧の温度係数
: 0.4 V/ °C
高速応答
高感度、低ノイズ
光ファイバ通信
空間光伝送
光波距離計
特長
用途
構成/絶対最大定格
電気的および光学的特性
(指定のない場合はTyp. Ta=25 °C)
型名
外形寸法図
/
窓材
*1
パッケージ
有効受光面
*2
サイズ
絶対最大定格
動作温度
Topr
保存温度
Tstg
はんだ付け
条件
(mm)
(°C)
(°C)
S12060-02
(1)/K
TO-18
φ0.2
-40 ~ +85
-55 ~ +125
260 °C以下、
10秒以内
S12060-05
φ0.5
S12060-10
φ1.0
S6045-04
(2)/K
TO-5
φ1.5
S6045-05
(3)/K
φ3.0
S6045-06
(4)/K
TO-8
φ5.0
) 絶対最大定格を一瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。
*1: K=硼珪酸ガラス
*2: 増倍作用が得られる範囲
型名
感度波長
範囲
λ
最大感度
*3
波長
λp
受光感度
S
M=1
λ=800 nm
量子効率
QE
M=1
λ=800 nm
降伏電圧
VBR
ID=100 μA
降伏電圧
温度係数
暗電流
*3
ID
遮断
*3
周波数
fc
RL=50
Ω
端子間
*3
容量
Ct
過剰
*3
雑音
指数
x
λ=800 nm
増倍率
M
λ=800 nm
(nm)
(nm)
(A/W)
(%)
Typ.
(V)
Max.
(V)
(V/°C)
Typ.
(nA)
Max.
(nA)
(MHz)
(pF)
S12060-02
400~
1000
800
0.5
75
200
300
0.4
0.05 0.5
1000
1.5
0.3
100
S12060-05
0.1
1
900
2.5
S12060-10
0.2
2
600
6
S6045-04
0.5
5
350
12
S6045-05
1
10
80
50
60
S6045-06
3
30
35
120
40
*3: 特性表に記載された増倍率における値
800 nm帯の近赤外域用のSi APDです。動作電圧の温度係数が低く設計されており、広い温度範囲で安定した動作が可能です。
光波距離計・空間光伝送などの用途に適しています。


Similar Part No. - S6045_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hamamatsu Corporation
S6045-01 HAMAMATSU-S6045-01 Datasheet
235Kb / 4P
   Low temperature coefficient type APD for 800 nm band
S6045-02 HAMAMATSU-S6045-02 Datasheet
235Kb / 4P
   Low temperature coefficient type APD for 800 nm band
S6045-03 HAMAMATSU-S6045-03 Datasheet
235Kb / 4P
   Low temperature coefficient type APD for 800 nm band
S6045-04 HAMAMATSU-S6045-04 Datasheet
235Kb / 4P
   Low temperature coefficient type APD for 800 nm band
S6045-05 HAMAMATSU-S6045-05 Datasheet
235Kb / 4P
   Low temperature coefficient type APD for 800 nm band
More results

Similar Description - S6045_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
OPTO-3001A ETC1-OPTO-3001A Datasheet
29Kb / 1P
   DIGITAL DATA LICKS (660 & 800 nm)
logo
Hamamatsu Corporation
S4315-01 HAMAMATSU-S4315-01 Datasheet
148Kb / 4P
   Low bias operation, for 800 nm band
S12023 HAMAMATSU-S12023_15 Datasheet
271Kb / 6P
   Low bias operation, for 800 nm band
S10341 HAMAMATSU-S10341_15 Datasheet
292Kb / 4P
   Low bias operation, for 800 nm band
logo
Formosa MS
QRDM-LED02 FORMOSA-QRDM-LED02 Datasheet
169Kb / 1P
   LED?됧폊?롦Æ???뜸뻑佯붺뵪
logo
Finisar Corporation.
FTLX6614MCC FINISAR-FTLX6614MCC Datasheet
354Kb / 16P
   800 ps/nm (40km) Tunable XFP Optical Transceiver
FTLX6611MCC FINISAR-FTLX6611MCC Datasheet
354Kb / 16P
   800 ps/nm (40km) Tunable XFP Optical Transceiver
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R65 HOLTEK-HT46R65_14 Datasheet
2Mb / 50P
   A/DLCD ?뗥뀵鵝띶뜒?뉑쑛
logo
Torex Semiconductor
XC2402KT69UR-G TOREX-XC2402KT69UR-G Datasheet
626Kb / 24P
   UHF 躍?퐥?묌윹罌쀥퉭??LNA)
logo
Hamamatsu Corporation
S6045 HAMAMATSU-S6045 Datasheet
235Kb / 4P
   Low temperature coefficient type APD for 800 nm band
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com