Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CDT3332-04 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3332-04
Description  ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3332-04 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3332-04 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3332-04 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3332-04 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3332-04 Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
CDT3332-04
P. 1
單個 LED 輸出控制 IC
使 用 說 明
CDT3332 是專門設計應用於低壓 1 個 LED
輸出推動 IC。IC 不必外接任何零組件,LED
端可並聯多個 LED。
多種內定頻率選擇,應用廣泛。
可以外接 Rosc 加速,Cosc 減速。
CMOS 製造技術
工作電壓範圍:1.35V~5.00VDC
多種周期有效性選擇
ON/OFF 功能
Level Hold 功能–可接 CDS 控制
輸出電流:電流>30mA
@電壓=3V
靜態電流小 < 5µA
產 品 分 類
頻率
Duty
IC 打線腳座功能說明
CDT3332-01
1Hz
ON/OFF
1/8
VDD
電源正極
CDT3332-02
2Hz
ON/OFF
1/8
LED
LED 輸出端(負輸出)
CDT3332-03
0.5Hz
ON/OFF
1/2
Vss
電源負極
CDT3332-04
4Hz
ON/OFF
1/8
ON/OFF
ON/OFF 按鍵開關
CDT3332-05
8Hz
ON/OFF
1/2
TEST
測試用
CDT3332-06
2.4Hz
ON/OFF
1/8
CDT3332-07
0.8Hz
ON/OFF
1/128
CDT3332-08
0.1Hz
ON/OFF
1/256
※ 用電源當切換開關時
請將 ON/OFF 接到 VSS,避免誤動作。
※ 測 試 電 壓:3VDC
※ 頻率容許誤差:±20﹪
IC 打線腳座配置圖
8P DIP 包裝
TO-93 4 PIN 包裝腳位
外接 Rosc 加速
ROSC VS 頻率 @3VDC
3332-04
(IC:CDT3332-04)
LED
VDD
ON/OFF
Vss
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology
Inc.
90 年 1 月 4 日
VDD
LED
Vss
OSCI
CDT3332-04
Chip Size: 1200 x 1160μM
IC 底座接 VDD
ON/OFF
OSCO TEST
VDD
LED
Vss
CDT3332-04
ON/OFF
OSCI
OSCO TEST
Rosc
CDT3332-04
空接
8.0Hz
56K
60Hz
470K
15Hz
短路
520Hz
82K
52Hz
560K
14Hz
1K
460Hz
100K
38Hz
680K
13Hz
3K
340Hz
150K
29Hz
820K
12Hz
10K
190Hz
200K
19Hz
1M
11Hz
22K
116Hz
330K
18Hz
1.2M
10.5Hz
30K
93Hz
390K
16Hz
1.5M
9.9Hz
VDD
OSCI
LED
OSC
ONOFF
8
7
6
5
4
3
2
1
VSS
NC
TEST


Similar Part No. - CDT3332-04

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3332-00 BOWIN-CDT3332-00 Datasheet
86Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-01 BOWIN-CDT3332-01 Datasheet
87Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-02 BOWIN-CDT3332-02 Datasheet
84Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-03 BOWIN-CDT3332-03 Datasheet
102Kb / 4P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-05 BOWIN-CDT3332-05 Datasheet
105Kb / 4P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
More results

Similar Description - CDT3332-04

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3332-00 BOWIN-CDT3332-00 Datasheet
86Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-02 BOWIN-CDT3332-02 Datasheet
84Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-15 BOWIN-CDT3332-15 Datasheet
81Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3457 BOWIN-CDT3457 Datasheet
104Kb / 4P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-16 BOWIN-CDT3332-16 Datasheet
81Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3205 BOWIN-CDT3205 Datasheet
109Kb / 4P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-06 BOWIN-CDT3332-06 Datasheet
87Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-08 BOWIN-CDT3332-08 Datasheet
90Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-01 BOWIN-CDT3332-01 Datasheet
87Kb / 2P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3412 BOWIN-CDT3412 Datasheet
172Kb / 9P
   ???LED 雍멨눣?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com