Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼

Delete All
ON OFF

Advanced Search

              





BA5810FP Datasheet(PDF) 1 Page - Rohm

Part No. BA5810FP
Description  CD / CD-ROM 用ドライバIC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ROHM [Rohm]
Homepage  http://www.rohm.com
Logo 

   
 1 page
background image
BA5810FP/FM
光ディスク IC
1/8
CD / CD-ROM 用ドライバ IC
BA5810FP/FM
BA5810FP は、CD / CD-ROM 用 4CH の BTL ドライバと 1CH の可逆転ドライバの 5CH 入りドライバです。4CH のう
ち 2CH をステッピングモータドライバとして使用できます。PREVCC とパワートランジスタ用電源 (CH1,2 と CH3,4)
を独立しているため、効率の良いドライブが可能です。パワーセーブ端子によリセットの省電力化がはかれます。
用途
CD、CD-ROM、その他の光 DISC 関連
特長
1) HSOP28 パワーパッケージに搭載しており、セットの小型化が可能。
2) サーマルシャットダウン回路を内蔵。
3) BTL ドライバ出力ダイナミックレンジが広い。(PREVCC=12V、POWVCC=5V 時 4.0V (Typ.))
4) 4CH BTL ドライバのうち、2CH は入力段に汎用オペアンプを接続。
5) ローディング出力を出力制御端子により可変できる。
絶対最大定格(Ta=25
°C)
Parameter
Symbol
Limits
Unit
−40~+85
−55~+150
電源電圧
許容損失
動作温度範囲
保存温度範囲
PREVCC, POWVCC
Pd
Topr
Tstg
13.5∗
2.2∗
1.7∗
V
W
C
C
∗70mm×70mm、厚さ1.6mm、銅箔占有率3%未満、ガラスエボキシ基板実装時。
Ta=25
°C以上は、13.6mW/°C(BA5810FP) / 17.6mW/°C(BA5810FM)で軽減する。
BA5810FP
BA5810FM
推奨動作条件
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
電源電圧
4.3
PREVCC
V
4.3
13.2
V
POWVCC
PREVCC




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download



Related Electronics Part Number

Part NumberComponents DescriptionHtml ViewManufacturer
SAA7388Error correction and host interface IC for CD-ROM ELM 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
KS9246ATAPI AUTOMATED CD-ROM CONTROLLER WITH EMBEDDED DRAM 1 2 3 4 5 MoreSamsung semiconductor
LB11999Three-Phase Brushless Motor Drivers for CD-ROM Spindle Motor Driver supports 44x 48x 50x 1 2 3 4 5 MoreSanyo Semicon Device
LC89515KCD-ROM/CD-I Error Correction/ Host Interface LSI 1 2 3 4 5 MoreSanyo Semicon Device
CXA2515AMRF Amplifier for CD Player and CD-ROM 1 2 3 4 5 MoreSony Corporation
CXD1812QATAPI I/F CD-ROM DECODER 1 2 3 4 5 MoreSony Corporation
BD7905BFS6CH Power Driver for CD-ROM DVD-ROM 1 2 3 4 5 MoreRohm
CL680SINGLE-CHIP AUDIO/VIDEO/CD-ROM DECODER WITH INTEGRATED NTSC/PAL ENCODER 1 2 3 4 List of Unclassifed Manufacturers
UPD16856MONOLITHIC CD-ROM 3-PHASE SPINDLE MOTOR DRIVER 1 2 3 4 5 MoreNEC
TDA1388Bitstream continuous calibration filter-DAC for CD-ROM audio applications 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors

Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl