Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BA5810FM Datasheet(PDF) 6 Page - Rohm

Part # BA5810FM
Description  CD / CD-ROM ?ⓦ깋?⒲궎?륤C
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ROHM [Rohm]
Direct Link  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5810FM Datasheet(HTML) 6 Page - Rohm

  BA5810FM Datasheet HTML 1Page - Rohm BA5810FM Datasheet HTML 2Page - Rohm BA5810FM Datasheet HTML 3Page - Rohm BA5810FM Datasheet HTML 4Page - Rohm BA5810FM Datasheet HTML 5Page - Rohm BA5810FM Datasheet HTML 6Page - Rohm BA5810FM Datasheet HTML 7Page - Rohm BA5810FM Datasheet HTML 8Page - Rohm BA5810FM Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
BA5810FP/FM
光ディスク IC
6/8
動作説明
1.BA5810FP はサーマルシャットダウン回路を内蔵しています。
チップ温度が 175
°C (Typ.) になると出力電流がミュートされ、再びチップ温度が 150°C (Typ.) になるとドライバ部
回路が立ち上がります。
2.ミュート端子電圧をオープンもしくは 0.5V 以下に下げると、出力電流をミュートすることができます。
通常使用状態では、ミュート端子を 1.5V 以上にプルアップしてください。
3.バイアス端子 (28pin) は、0.7V (Typ.) 以下になるとミュートがかかります。
通常使用状態では、1.1V 以上にしてください。
4.電源電圧が 3.8V (Typ.) 以下まで低下すると内部回路が OFF し、再び 4.0V (Typ.) まで上昇すると立ち上がります。
5.サーマルシャットダウン、電源電圧の低下で全ドライバのミュートがかかり、ミュート ON、バイアス端子電圧の低
下では、ローディングドライバ以外の BTL ドライバのミュートがかかります。前段オペアンプはいずれの場合もミュ
ートされません。
ミュート時の BTL ドライバの出力端子は内部バイアス電圧 (POWVCC / 2V) になります。
6.ローディングドライバ・ロジック入力真理値表
FWD
(1pin)
REV
(2pin)
VOL (
+)
(10pin)
VOL (
−)
(9pin)
L
L
H
H
L
H
L
H
OPEN
L
H
L
OPEN
H
L
L
オープンモード
リバースモード
フォワードモード
ブレーキモード
機 能
1pin 及び 2pin の入力回路は、ドライバ出力上下 Tr の同時 ON を避ける構成になっていますが、
信頼性向上のため、モータ正逆転入力はいったんオープンモードを経由してください。
オープンモードの時間は 10msec.以上を推奨します。
出力電圧 (VOL
+, VOL−) の “H” 電圧は、ローディングドライバ出力電圧制御端子 (3pin) により、
可変することができます。3pin に入力した 3 倍 (9.2dB Typ.) の電圧を “H” 電圧として出力します。
このとき “L” 電圧は下側 PowerTr の飽和電圧レベルとなります。


Similar Part No. - BA5810FM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
BA5810FM-E2 ROHM-BA5810FM-E2 Datasheet
283Kb / 3P
   5 Channel Drivers/Regulator for car Mini Disk
More results

Similar Description - BA5810FM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
BA664FP ROHM-BA664FP Datasheet
153Kb / 19P
   CD-ROM
BA5995FM ROHM-BA5995FM Datasheet
122Kb / 8P
   BTL driver for CD/CD-ROM
RLD78MYA1 ROHM-RLD78MYA1 Datasheet
74Kb / 3P
   CD players, CD-ROM laser diode
logo
Sony Corporation
CXD1804AR SONY-CXD1804AR Datasheet
794Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
CXD1803AQ SONY-CXD1803AQ Datasheet
385Kb / 46P
   CD-ROM DECODER
CXD1806AQ SONY-CXD1806AQ Datasheet
1Mb / 48P
   CD-ROM DECODER
logo
Samsung semiconductor
S5L9274 SAMSUNG-S5L9274 Datasheet
241Kb / 36P
   DECODER FOR CD-MP3/CD-ROM
logo
Sony Corporation
CXD1818R SONY-CXD1818R Datasheet
895Kb / 112P
   CD-ROM Decoder
CXD1186CQ SONY-CXD1186CQ Datasheet
454Kb / 46P
   CD-ROM Decoder
CXD1804BR SONY-CXD1804BR Datasheet
813Kb / 103P
   CD-ROM Decoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com