Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

EGL34A Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # EGL34A
Description  Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

EGL34A Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  EGL34A_15 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor EGL34A_15 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EGL34A ... EGL34G
EGL34A ... EGL34G
Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
SMD-Gleichrichterdioden mit superschnellem Sperrverzug
IFAV = 0.5 A
VF1 < 1.25 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 50...400 V
IFSM = 8.5/10 A
trr
< 50 ns
Version 2015-10-21
~ DO-213AA
Plastic MiniMELF
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies,
High speed switching
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Schnelles Schalten
Standardausführung 1)
Features
Package compatible to SOD-87
High power dissipation
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Gehäuse kompatibel zu SOD-87
Hohe Leistungsabgabe
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1
)
Taped and reeled
2500 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.04 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Marking:
1. green ring denotes “cathode” and “superfast switching rectifier family”
2. colored ring denotes “repetitive peak reverse voltage” (see below)
Kennzeichnung:
1. grüner Ring kennzeichnet “Kathode” und “superschnelle Gleichrichter”
2. farbiger Ring kennzeichnet “Periodische Spitzensperrspannung” (siehe unten)
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
2. Cathode ring
2. Kathodenring
EGL34A
50
50
gray / grau
EGL34B
100
100
red / rot
EGL34D
200
200
orange / orange
EGL34G
400
400
yellow / gelb
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 75°C
IFAV
0.5 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
2 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
8.5/10 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
0.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - EGL34A_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
EGL34A DIOTEC-EGL34A_07 Datasheet
101Kb / 2P
   Superfast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
logo
Semikron International
EGL34A SEMIKRON-EGL34A_07 Datasheet
201Kb / 2P
   Surface mount diode Ultrafast silicon rectifier diodes
More results

Similar Description - EGL34A_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
ER2A DIOTEC-ER2A_17 Datasheet
136Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ERL1A DIOTEC-ERL1A Datasheet
158Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
EGL1A DIOTEC-EGL1A_15 Datasheet
143Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER1A DIOTEC-ER1A_15 Datasheet
139Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER3A DIOTEC-ER3A_15 Datasheet
139Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
BAV100 DIOTEC-BAV100_15 Datasheet
140Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER2A DIOTEC-ER2A_15 Datasheet
143Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
ER1A DIOTEC-ER1A_18 Datasheet
145Kb / 2P
   Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
FE1A DIOTEC-FE1A_15 Datasheet
133Kb / 2P
   Superfast Recovery Rectifier Diodes
FE3A DIOTEC-FE3A_15 Datasheet
134Kb / 2P
   Superfast Recovery Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com