Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SA154 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # SA154
Description  Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SA154 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SA154_15 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SA154_15 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SA154 ... SA160
SA154 ... SA160
Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
SMD-Gleichrichterdioden mit schnellem Sperrverzug
IFAV = 1 A
VF
< 1.3 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 35/39 A
trr
< 300 ns
Version 2015-10-19
~ DO-213AB
Plastic MELF
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of medium frequencies,
Snubber or Bootstrap diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung mittlerer Frequenzen
Beschaltungs- oder Bootstrapdioden
Standardausführung 1)
Features
High power dissipation
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Hohe Leistungsabgabe
Hohe Stoßstromfestigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
5000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.12 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
SA154
50
50
SA155
100
100
SA156
200
200
SA157
400
400
SA158
600
600
SA159
800
800
SA160
1000
1000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 100°C
IFAV
1 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
35/39 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
6 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
TJ
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - SA154_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SA154 DIOTEC-SA154_07 Datasheet
73Kb / 2P
   Fast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
logo
Semikron International
SA154 SEMIKRON-SA154_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Surface mount diode Fast silicon rectifier diodes
More results

Similar Description - SA154_15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
FRL1A DIOTEC-FRL1A Datasheet
157Kb / 2P
   Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
SA261 DIOTEC-SA261_15 Datasheet
155Kb / 2P
   Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
FR2A DIOTEC-FR2A_15 Datasheet
139Kb / 2P
   Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
FR3A DIOTEC-FR3A_15 Datasheet
139Kb / 2P
   Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
logo
DIOTEC Electronics Corp...
FRL1A DEC-FRL1A_15 Datasheet
157Kb / 2P
   Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
logo
Diotec Semiconductor
RGL1A DIOTEC-RGL1A_15 Datasheet
141Kb / 2P
   Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
FR1A DIOTEC-FR1A_15 Datasheet
138Kb / 2P
   Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
FR1A DIOTEC-FR1A_18 Datasheet
144Kb / 2P
   Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
RGL34A DIOTEC-RGL34A_15 Datasheet
142Kb / 2P
   Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
FR2TSMA DIOTEC-FR2TSMA_15 Datasheet
147Kb / 2P
   Fast Recovery SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com