Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SUF4003 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # SUF4003
Description  Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SUF4003 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SUF4003 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SUF4003 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SUF4001 ... SUF4007
SUF4001 ... SUF4007
Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
SMD-Gleichrichterdioden mit ultraschnellem Sperrverzug
IFAV = 1 A
VF1 < 1.0 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 27/30 A
trr
< 50...75 ns
Version 2015-10-28
~ DO-213AB
Plastic MELF
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies,
High speed switching
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Schnelles Schalten
Standardausführung 1)
Features
High power dissipation
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Hohe Leistungsabgabe
Hohe Stoßstromfestigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
5000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.12 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
SUF4001
50
50
SUF4002
100
100
SUF4003
200
200
SUF4004
400
400
SUF4005
600
600
SUF4006
800
800
SUF4007
1000
1000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
1 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
27/30 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
3.6 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - SUF4003

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SUF4003 DIOTEC-SUF4003 Datasheet
162Kb / 2P
   Ultrafast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
SUF4003 DIOTEC-SUF4003 Datasheet
71Kb / 2P
   Ultrafast Switching Surface Mount Si-Diodes
logo
Semikron International
SUF4003 SEMIKRON-SUF4003 Datasheet
177Kb / 2P
   Surface mount diode Ultrafast silicon rectifier diodes
SUF4003 SEMIKRON-SUF4003 Datasheet
183Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
logo
Gulf Semiconductor
SUF4003 GULFSEMI-SUF4003 Datasheet
74Kb / 2P
   HIGH EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
More results

Similar Description - SUF4003

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
US2A DIOTEC-US2A_16 Datasheet
142Kb / 2P
   Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
US3A DIOTEC-US3A_15 Datasheet
143Kb / 2P
   Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
US1A DIOTEC-US1A_15 Datasheet
143Kb / 2P
   Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
US1A DIOTEC-US1A_17 Datasheet
135Kb / 2P
   Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
USL1A DIOTEC-USL1A_15 Datasheet
148Kb / 2P
   Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
US1A DIOTEC-US1A_18 Datasheet
150Kb / 2P
   Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
US2A DIOTEC-US2A_18 Datasheet
149Kb / 2P
   Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes
UF4003GP DIOTEC-UF4003GP Datasheet
125Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
UF4001 DIOTEC-UF4001_15 Datasheet
134Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Rectifier Diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5807 EIC-1N5807 Datasheet
98Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com