Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet(PDF) 5 Page - ASM GmbH

Part # PCRP21-100-U1-P1D-L02
Description  Round Profile Housing with Analog Output
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet(HTML) 5 Page - ASM GmbH

  PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH PCRP21-100-U1-P1D-L02 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
POSICHRON®
PCRP21
Round Profile Housing
Connector M12
Cable output
Status
Änderungen
Datum
Name
Datum
Name
Gezeichnet
Kontrolliert
Norm
ASM
AUTOMATION
SENSORIK
MESSTECHNIK
ASM GmbH
Am Bleichbach 18-22
D-85452 Moosinning
Tel.: 08123/986-0
Allgemeintoleranzen
Maßstab
BMC:
Benennung
Werkstoff, Halbzeug
CT:
Zeichnungsnummer / Datei
Blatt
Nicht bemaßte
Werkstückkanten
DIN 6784
-0,1
-0,2
+0,1
+0,2
121431_PCRP21-ML(100-5750)-M12_001_KMZ.idw
18.12.2003
ScF
1
A4
ISO
1:2
Masszeichnung
2768-mH
PCRP21-ML(100-5750)-M12
Zeichnung ist Eigentum der Firma ASM, Vervielfältigung nur mit Genehmigung
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten © Copyright by ASM GmbH
82 [3.228]
10,2 [0.402]
36 [1.417]
48 [1.890]
26 [1.024]
39 [1.535]
PCMAG5
PCMAG5
Maße in mm [inch]
70 [2.756]
12 [0.472]
±
start position
end position
Mounting set PCRP21-BFS4
measurement
length
(i.e. 100 [3.937])
total length A = measurement length + 152 [5.984] (i.e. 252 [9.921]
Status
Änderungen
Datum
Name
Datum
Name
Gezeichnet
Kontrolliert
Norm
ASM
AUTOMATION
SENSORIK
MESSTECHNIK
ASM GmbH
Am Bleichbach 18-22
D-85452 Moosinning
Tel.: 08123/986-0
Allgemeintoleranzen
Maßstab
BMC:
Benennung
Werkstoff, Halbzeug
CT:
Zeichnungsnummer / Datei
Blatt
Nicht bemaßte
Werkstückkanten
DIN 6784
-0,1
-0,2
+0,1
+0,2
121431_PCRP21-ML(100-5750)-KAB_006_DMZ.idw
22.07.2004
ScF
1
A4
ISO
1:2
Masszeichnung
2768-mH
PCRP21-ML(100-5750)-KAB
Zeichnung ist Eigentum der Firma ASM, Vervielfältigung nur mit Genehmigung
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten © Copyright by ASM GmbH
80 [3.150]
10,2 [0.402]
36 [1.417]
48 [1.890]
26 [1.024]
39 [1.535]
PCMAG5
PCMAG5
250 [9.843])
100 [3.937])
70 [2.756]
12 [0.472]
±
start position
end position
total length A = ML + 150 [5.906] (i.e
Mounting set PCRP21-BFS4
measurement length (i.e.
Dimensions informative only. For guaranteed dimensions consult factory.
Dimensions in mm [inch]
Dimensions informative only. For guaranteed dimensions consult factory.
Dimensions in mm [inch]
DB-PCRP21-E-2013-11
www.asm-sensor.com
5/15
© ASM GmbH
info@asm-sensor.com


Similar Part No. - PCRP21-100-U1-P1D-L02

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Festo Corporation.
PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T18 FESTO-PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T18 Datasheet
89Kb / 2P
   Compressed air filter regulator
2/27/22
PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T18 FESTO-PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T18 Datasheet
89Kb / 2P
   Compressed air filter regulator
2/27/22
PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T19 FESTO-PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T19 Datasheet
89Kb / 2P
   Compressed air filter regulator
2/27/22
PCRP-44-G14-12-C-R1-M-T18 FESTO-PCRP-44-G14-12-C-R1-M-T18 Datasheet
87Kb / 2P
   Compressed air filter regulator
2/27/22
PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T18 FESTO-PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T18 Datasheet
87Kb / 2P
   Compressed air filter regulator
2/27/22
More results

Similar Description - PCRP21-100-U1-P1D-L02

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ASM GmbH
PCRP32 ASM-SENSOR-PCRP32 Datasheet
1Mb / 14P
   Round Profile Housing with Analog Output
PCQA21 ASM-SENSOR-PCQA21 Datasheet
262Kb / 7P
   Quad Profile Housing with Analog Output
PCFP24 ASM-SENSOR-PCFP24 Datasheet
1Mb / 14P
   Flat Profile Housing with Analog Output
PCFP23 ASM-SENSOR-PCFP23 Datasheet
1Mb / 14P
   Flat Profile Housing with Analog Output
PCQA22 ASM-SENSOR-PCQA22 Datasheet
1Mb / 16P
   Square Profile Housing with Analog Output
PCQA24 ASM-SENSOR-PCQA24 Datasheet
3Mb / 16P
   Square Profile Housing with Analog Output
PCFP25 ASM-SENSOR-PCFP25 Datasheet
1Mb / 13P
   Ultra flat Profile Housing with analog Output
PCRP31 ASM-SENSOR-PCRP31 Datasheet
271Kb / 7P
   Rod Profile with Analog Output
PCFP21 ASM-SENSOR-PCFP21 Datasheet
287Kb / 7P
   Position Sensor Flat Housing with Analog Output
PCQA23 ASM-SENSOR-PCQA23 Datasheet
608Kb / 6P
   Square Profile Housing with Profibus Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com