Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

2BZX84C11A Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # 2BZX84C11A
Description  Dual Surface Mount Silicon Planar Zener Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

2BZX84C11A Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  2BZX84C11A Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 2BZX84C11A Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1) Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß
1
18.02.2003
2BZX84 C3V0A ... 2BZX84 C47A
Dual Surface Mount
Silizium-Planar-Zener Doppel-Dioden
Silicon Planar Zener Diodes
für die Oberflächenmontage
Common Anode
Gemeinsame Anode
Maximum power dissipation
300 mW
Maximale Verlustleistung
)V
Z for both diodes in one case
# 5 %
)V
Z beider Dioden in einem Gehäuse
Nominal Z-voltage
3.0...47 V
Nominale Z-Spannung
Plastic case
SOT-23
Kunststoffgehäuse
(TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.
0.01 g
Dimensions / Maße in mm
1 = Cathode 1
2 = Cathode 2
3 = Common / Gemeinsame Anode
Standard packaging taped and reeled
see page 18
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle siehe Seite 18
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen
Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings
Grenz- und Kennwerte
Power dissipation
T
A = 25
/CP
tot
300 mW 1)
Verlustleistung
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
T
j
– 50...+150
/C
Storage temperature – Lagerungstemperatur
T
S
– 50...+150
/C
Thermal resistance junction to ambient air
R
thA
< 420 K/W 1)
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
Characteristics
Kennwerte
Forward voltage
T
j = 25
/CI
F = 10 mA
V
F
< 0.9 V
Durchlaßspannung
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
1.1
2.9
±0.1
0.4
1
2
3


Similar Part No. - 2BZX84C11A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
2BZX84C11 DIOTEC-2BZX84C11 Datasheet
117Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Dual Zener Diodes
More results

Similar Description - 2BZX84C11A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
2BZX84C3V0 DIOTEC-2BZX84C3V0_07 Datasheet
120Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Dual Zener Diodes
2BZX84C3V0 DIOTEC-2BZX84C3V0_15 Datasheet
117Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Dual Zener Diodes
BZT52C2V4 DIOTEC-BZT52C2V4_10 Datasheet
96Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMM3B9 DIOTEC-ZMM3B9_15 Datasheet
94Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
MMSZ5225B DIOTEC-MMSZ5225B_07 Datasheet
98Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
BZX84C2V7 DIOTEC-BZX84C2V7 Datasheet
97Kb / 2P
   Surface Mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMM1 DIOTEC-ZMM1_13 Datasheet
348Kb / 3P
   Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
MM3Z2B4 DIOTEC-MM3Z2B4_13 Datasheet
296Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
MM3Z2B4 DIOTEC-MM3Z2B4_15 Datasheet
103Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
BZT52C2V4 DIOTEC-BZT52C2V4_15 Datasheet
87Kb / 2P
   Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com